Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TMP320LF2402APGA Fiches technique(PDF) 2 Page - Texas Instruments

No de pièce TMP320LF2402APGA
Description  DSP CONTROLLERS
Download  134 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TI [Texas Instruments]
Site Internet  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMP320LF2402APGA Fiches technique(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  TMP320LF2402APGA Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TMP320LF2402APGA Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TMP320LF2402APGA Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TMP320LF2402APGA Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TMP320LF2402APGA Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TMP320LF2402APGA Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TMP320LF2402APGA Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TMP320LF2402APGA Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TMP320LF2402APGA Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 134 page
background image
TMS320LF2407A,TMS320LF2406A,TMS320LF2403A,TMS320LF2402A
TMS320LC2406A,TMS320LC2404A,TMS320LC2403A,TMS320LC2402A
DSP CONTROLLERS
SPRS145K − JULY 2000 − REVISED AUGUST 2005
2
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77251−1443
Description
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TMS320x240xA Device Summary
5
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Functional Block Diagram of the 2407A
DSP Controller
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pinouts
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin Functions
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memory Maps
21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peripheral Memory Map of the 2407A/2406A
29
. . . . . . .
Device Reset and Interrupts
30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DSP CPU Core
34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TMS320x240xA Instruction Set
34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scan-Based Emulation
34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Functional Block Diagram of the 2407A DSP CPU
35
. .
Internal Memory
42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peripherals
45
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event Manager Modules (EVA, EVB)
45
. . . . . . . . . . . .
Enhanced Analog-to-Digital Converter
(ADC) Module
49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serial Communications Interface (SCI) Module
53
. . . .
Controller Area Network (CAN) Module
51
. . . . . . . . . .
Serial Peripheral Interface (SPI) Module
55
. . . . . . . . . .
PLL-Based Clock Module
57
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Digital I/O and Shared Pin Functions
60
. . . . . . . . . . . . .
External Memory Interface (LF2407A)
64
. . . . . . . . . . . .
Watchdog (WD) Timer Module
65
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Development Support
67
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Documentation Support
70
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LF240xA and LC240xA Electrical
Specifications Data
71
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Absolute Maximum Ratings
71
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recommended Operating Conditions
71
. . . . . . . . . . . . .
Migrating From LF240xA (Flash) Devices to
LC240xA (ROM) Devices
110
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Migrating From 240x Devices to 240xA Devices
111
. . .
Migrating From LF240x Devices to
LC240xA Devices
112
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peripheral Register Description
113
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mechanical Data
126
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table of Contents


Numéro de pièce similaire - TMP320LF2402APGA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
TMP320LF2401AVFA TI-TMP320LF2401AVFA Datasheet
1Mb / 88P
[Old version datasheet]   DSP CONTROLLERS
TMP320LF2401AVFS TI-TMP320LF2401AVFS Datasheet
1Mb / 88P
[Old version datasheet]   DSP CONTROLLERS
More results

Description similaire - TMP320LF2402APGA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
TMS320LC2401A TI-TMS320LC2401A Datasheet
1Mb / 88P
[Old version datasheet]   DSP CONTROLLERS
TMS320LC2406A TI-TMS320LC2406A Datasheet
1Mb / 133P
[Old version datasheet]   DSP CONTROLLERS
TMS320F243 TI-TMS320F243_07 Datasheet
1Mb / 121P
[Old version datasheet]   DSP CONTROLLERS
TMS320LF2401A TI-TMS320LF2401A_07 Datasheet
1Mb / 88P
[Old version datasheet]   DSP CONTROLLERS
SM320LF2407-EP TI1-SM320LF2407-EP Datasheet
1Mb / 112P
[Old version datasheet]   DSP CONTROLLERS
TMS320F241 TI1-TMS320F241_13 Datasheet
1Mb / 122P
[Old version datasheet]   DSP CONTROLLERS
TMS320LF2407 TI-TMS320LF2407_08 Datasheet
1Mb / 116P
[Old version datasheet]   DSP CONTROLLERS
TMS320LF2407 TI-TMS320LF2407 Datasheet
1Mb / 106P
[Old version datasheet]   DSP CONTROLLERS
TMS320LF2407 TI-TMS320LF2407 Datasheet
1Mb / 106P
[Old version datasheet]   DSP CONTROLLERS
SM320LF2407A-EP TI1-SM320LF2407A-EP Datasheet
1Mb / 112P
[Old version datasheet]   DSP CONTROLLERS
TMS320LF2407 TI1-TMS320LF2407_13 Datasheet
1Mb / 117P
[Old version datasheet]   DSP CONTROLLERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com