Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KIC6982F-MF Fiches technique(PDF) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

No de pièce KIC6982F-MF
Description  SEMICONDUCTOR
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Site Internet  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KIC6982F-MF Fiches technique(HTML) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

  KIC6982F-MF Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KIC6982F-MF Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KIC6982F-MF Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KIC6982F-MF Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KIC6982F-MF Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KIC6982F-MF Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics) KIC6982F-MF Datasheet HTML 7Page - KEC(Korea Electronics) KIC6982F-MF Datasheet HTML 8Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
2013. 7. 24
4/8
KIC6982F/MF
Revision No : 0
l
Trig=2.0A
EN
EN
Vout
Iout
Vflg
Iout
Vflg
7ms
7ms
7ms
Output Short
Output Short
7ms
Inormal=1A
7ms
Inormal=1A
llimit=1.5A
7ms
llimit=1.5A
[Figure 1. Over Current Protection on Power Switch]
[Figure 2. Short Circuit Protection on Power Switch]
[Figure 3. delay Time]
V
EN
V
EN
V
OUT
V
OUT
T
D(ON)
T
D(OFF)
T
D(OFF)
T
D(OFF)
T
F
T
F
50%
50%
50%
50%
10%
10%
10%
10%
90%
90%
90%
90%
T
R
T
R


Numéro de pièce similaire - KIC6982F-MF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC6981F KEC-KIC6981F Datasheet
499Kb / 8P
   1.5A 1-Channel Current Limited Power Switch
KIC6981F KEC-KIC6981F Datasheet
499Kb / 8P
   SEMICONDUCTOR
KIC6981F-MF KEC-KIC6981F-MF Datasheet
499Kb / 8P
   SEMICONDUCTOR
KIC6981F KEC-KIC6981F_15 Datasheet
499Kb / 8P
   1.5A 1-Channel Current Limited Power Switch
KIC6981MF KEC-KIC6981MF Datasheet
499Kb / 8P
   SEMICONDUCTOR
More results

Description similaire - KIC6982F-MF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Leshan Radio Company
MMBZ5221BLT1 LRC-MMBZ5221BLT1 Datasheet
168Kb / 5P
   SEMICONDUCTOR
logo
KEC(Korea Electronics)
KIA78R25PI KEC-KIA78R25PI Datasheet
16Kb / 1P
   SEMICONDUCTOR
BZX84C2V KEC-BZX84C2V Datasheet
363Kb / 3P
   SEMICONDUCTOR
GM400S17AL KEC-GM400S17AL Datasheet
396Kb / 3P
   SEMICONDUCTOR
KGT15N60FDA KEC-KGT15N60FDA Datasheet
1Mb / 8P
   SEMICONDUCTOR
KIA78R000F-PI KEC-KIA78R000F-PI Datasheet
108Kb / 10P
   SEMICONDUCTOR
KIA324P-F KEC-KIA324P-F Datasheet
70Kb / 4P
   SEMICONDUCTOR
KIA378R015FP-PI KEC-KIA378R015FP-PI Datasheet
843Kb / 9P
   SEMICONDUCTOR
KIA7905F-PI KEC-KIA7905F-PI Datasheet
568Kb / 16P
   SEMICONDUCTOR
KPC817 KEC-KPC817 Datasheet
61Kb / 4P
   SEMICONDUCTOR
KRC410V KEC-KRC410V Datasheet
54Kb / 4P
   SEMICONDUCTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com