Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FM05VL-0.4PF Fiches technique(PDF) 2 Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd

No de pièce FM05VL-0.4PF
Description  Extra Low Capacitance ESD Protection
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FUTUREWAFER [FutureWafer Tech Co.,Ltd]
Site Internet  http://futurewafer.com.tw/
Logo FUTUREWAFER - FutureWafer Tech Co.,Ltd

FM05VL-0.4PF Fiches technique(HTML) 2 Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd

  FM05VL-0.4PF Datasheet HTML 1Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FM05VL-0.4PF Datasheet HTML 2Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FM05VL-0.4PF Datasheet HTML 3Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FM05VL-0.4PF Datasheet HTML 4Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FM05VL-0.4PF Datasheet HTML 5Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Parameter
Symbol
Condition
min
max
Units
Typ.
Reverse Stand-off Voltage
VRWM
Pin 2 to 1
5
V
Reverse Breakdown Voltage
VBR
IZ=1mA Pin2 to 1
5.4
8.5
V
Reverse Leakage Current
IR(max)
@VRWM
1.0
uA
Forward Voltage
VF(max)
IF=15mA
1.15
V
Clamping Voltage
VC
IPP=1A tp=8/20us
9.2
V
Peak Pulse Current
IPP
tp=8/20us
4
A
Junction Capacitance
C I/O
Pin capacitance to
GND.Vdc=0V,f=1MHZ
0.8
pf
0.4
FM05VL
Low Capacitance ESD Protection
Electrical Characteristics
Electrical Characteristics T(=25°C)
Futurewafer Technology Co., Ltd
E1509F2A-STD-FW-037


Numéro de pièce similaire - FM05VL-0.4PF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
FM05VL FUTUREWAFER-FM05VL Datasheet
518Kb / 5P
   High Power ESD Protection
FM05VL FUTUREWAFER-FM05VL Datasheet
509Kb / 5P
   Extra Low Capacitance ESD Protection
More results

Description similaire - FM05VL-0.4PF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
FM05VL FUTUREWAFER-FM05VL Datasheet
509Kb / 5P
   Extra Low Capacitance ESD Protection
FESD05BLC FUTUREWAFER-FESD05BLC Datasheet
920Kb / 4P
   Bi-directional, Extra Low Capacitance ESD Protection
FESD05LCD FUTUREWAFER-FESD05LCD Datasheet
613Kb / 5P
   Uni-directional, Extra Low Capacitance ESD Protection
FESD05LCD-0.8PF FUTUREWAFER-FESD05LCD-0.8PF Datasheet
613Kb / 5P
   Uni-directional, Extra Low Capacitance ESD Protection
FE0502A-0.4PF FUTUREWAFER-FE0502A-0.4PF Datasheet
926Kb / 5P
   Bi-directional, Extra Low Capacitance ESD Protection
FESD05BLC-0.4PF FUTUREWAFER-FESD05BLC-0.4PF Datasheet
920Kb / 4P
   Bi-directional, Extra Low Capacitance ESD Protection
FE0502A FUTUREWAFER-FE0502A Datasheet
926Kb / 5P
   Bi-directional, Extra Low Capacitance ESD Protection
logo
STMicroelectronics
ESDAXLC18-1BF4 STMICROELECTRONICS-ESDAXLC18-1BF4 Datasheet
267Kb / 10P
   Extra low capacitance single line bidirectional ESD protection
July 2016 Rev 1
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
FDA0533D FUTUREWAFER-FDA0533D Datasheet
1Mb / 12P
   Extra Low Capacitance 2 Channel ESD Protection Device
FESD12V FUTUREWAFER-FESD12V Datasheet
749Kb / 5P
   Extra Low Capacitance ESD device
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com