Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI1031X Fiches technique(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI1031X
Description  P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1031X Fiches technique(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI1031X Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1031X Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1031X Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1031X Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Si1031R/X
Vishay Siliconix
New Product
Document Number: 71171
S-31507—Rev. B, 14-Jul-03
www.vishay.com
3
TYPICAL CHARACTERISTICS (TA = 25_C UNLESS NOTED)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0
20
40
60
80
100
120
0
4
8
12
16
20
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
0
1
2
3
4
5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
VDS = 10 V
ID = 150 mA
ID - Drain Current (mA)
VGS = 4.5 V
ID = 150 mA
VGS = 1.8 V
Gate Charge
On-Resistance vs. Drain Current
Qg - Total Gate Charge (nC)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
TJ - Junction Temperature (_C)
0
10
20
30
40
50
0123456
ID = 150 mA
1000
1
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
VGS = 4.5 V
ID = 125 mA
VGS = 2.5 V
VGS = 1.8 V
ID = 125 mA
TJ = 125_C
TJ = 25_C
TJ = -55_C
10
100
VGS = 0 V
f = 1 MHz


Numéro de pièce similaire - SI1031X

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI1031X VISHAY-SI1031X Datasheet
104Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 07-Jul-08
SI1031X-T1-E3 VISHAY-SI1031X-T1-E3 Datasheet
104Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 07-Jul-08
SI1031X-T1-GE3 VISHAY-SI1031X-T1-GE3 Datasheet
104Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 07-Jul-08
More results

Description similaire - SI1031X

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI9400DY VISHAY-SI9400DY Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. K, 02-Mar-98
SI9424BDY VISHAY-SI9424BDY Datasheet
44Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Oct-02
SI8407DB VISHAY-SI8407DB Datasheet
69Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Jan-05
SI7401DN VISHAY-SI7401DN Datasheet
240Kb / 3P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
31-May-01
SI7403BDN VISHAY-SI7403BDN Datasheet
106Kb / 8P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 21-Mar-05
SIS407DN-T1-GE3 VISHAY-SIS407DN-T1-GE3 Datasheet
548Kb / 13P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
SI4477DY-T1-GE3 VISHAY-SI4477DY-T1-GE3 Datasheet
261Kb / 10P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-May-09
SIA431DJ VISHAY-SIA431DJ Datasheet
221Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-12
SI1077X VISHAY-SI1077X Datasheet
183Kb / 8P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Dec-12
SI5457DC VISHAY-SI5457DC Datasheet
244Kb / 11P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Sep-10
logo
Analog Power
AM4421P ANALOGPOWER-AM4421P Datasheet
423Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com