Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KBL005G Fiches technique(PDF) 1 Page - Formosa MS

No de pièce KBL005G
Description  Bridge Rectifier
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FORMOSA [Formosa MS]
Site Internet  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

KBL005G Fiches technique(HTML) 1 Page - Formosa MS

  KBL005G Datasheet HTML 1Page - Formosa MS KBL005G Datasheet HTML 2Page - Formosa MS KBL005G Datasheet HTML 3Page - Formosa MS KBL005G Datasheet HTML 4Page - Formosa MS KBL005G Datasheet HTML 5Page - Formosa MS KBL005G Datasheet HTML 6Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
Page 1
1
2
2
2
2
3
4
4
4
5
6
List
List.................................................................................................
Package outline...............................................................................
Features..........................................................................................
Maximum ratings .............................................................................
Rating and characteristic curves........................................................
Pinning information...........................................................................
Marking...........................................................................................
Bulk packing.....................................................................................
Suggested thermal profiles for soldering processes.............................
High reliability test capabilities...........................................................
Mechanical data...............................................................................
Bridge Rectifier
Formosa MS
KBL005G THRU KBL10G
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
DS-242175
2012/06/15
-
A
6


Numéro de pièce similaire - KBL005G

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
KBL005G SECOS-KBL005G Datasheet
145Kb / 2P
   Voltage 50V ~ 1000V, 4.0Amp Glass Passivated Bridge Rectifiers
logo
HY ELECTRONIC CORP.
KBL005G HY-KBL005G Datasheet
496Kb / 3P
   Glass Passivated Bridge Rectifiers
KBL005G HY-KBL005G_V01 Datasheet
496Kb / 3P
   Glass Passivated Bridge Rectifiers
More results

Description similaire - KBL005G

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Nanjing International G...
MDS200 DGNJDZ-MDS200 Datasheet
313Kb / 2P
   Phase Rectifier Bridge Rectifier Bridge
logo
Semikron International
SK35D12F SEMIKRON-SK35D12F Datasheet
377Kb / 3P
   Bridge Rectifier
SKDT145 SEMIKRON-SKDT145_06 Datasheet
464Kb / 3P
   Bridge Rectifier
SK80D12F SEMIKRON-SK80D12F_08 Datasheet
435Kb / 3P
   Bridge Rectifier
logo
Zowie Technology Corpor...
Z4GP20JLH ZOWIE-Z4GP20JLH Datasheet
327Kb / 2P
   Bridge Rectifier
logo
Yangzhou yangjie electr...
SKBPC3504 YANGJIE-SKBPC3504 Datasheet
93Kb / 2P
   Bridge Rectifier
logo
Formosa MS
DBL101S FORMOSA-DBL101S Datasheet
158Kb / 2P
   Bridge Rectifier
KBPC10005 FORMOSA-KBPC10005 Datasheet
220Kb / 2P
   Bridge Rectifier
DB151 FORMOSA-DB151 Datasheet
1Mb / 6P
   Bridge Rectifier
logo
Sensitron
SCP-1839 SENSITRON-SCP-1839 Datasheet
80Kb / 2P
   RECTIFIER BRIDGE
logo
Semikron International
SKDT115 SEMIKRON-SKDT115 Datasheet
525Kb / 3P
   Bridge Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com