Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TLC2254CPWG4 Fiches technique(PDF) 5 Page - Texas Instruments

No de pièce TLC2254CPWG4
Description  Advanced LinCMOS田?RAIL-TO-RAIL VERY LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TI1 [Texas Instruments]
Site Internet  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLC2254CPWG4 Fiches technique(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  TLC2254CPWG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLC2254CPWG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLC2254CPWG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLC2254CPWG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLC2254CPWG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLC2254CPWG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLC2254CPWG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLC2254CPWG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLC2254CPWG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 72 page
background image
TLC225x, TLC225xA
Advanced LinCMOS
 RAIL-TO-RAIL
VERY LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS176D – FEBRUARY 1997 – REVISED MARCH 2001
5
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
Supply voltage, VDD+ (see Note 1)
8 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supply voltage, VDD– (see Note 1)
– 8 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differential input voltage, VID (see Note 2)
±16 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage, VI (any input, see Note 1)
±8 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input current, II (each input)
±5 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output current, IO
±50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current into VDD+
±50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current out of VDD–
±50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duration of short-circuit current at (or below) 25
°C (see Note 3)
unlimited
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous total dissipation
See Dissipation Rating Table
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating free-air temperature range, TA: C suffix
0
°C to 70°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I suffix
– 40
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q suffix
– 40
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M suffix
– 55
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range, Tstg
– 65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds
260
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values, except differential voltages, are with respect to the midpoint between VDD+ and VDD – .
2. Differential voltages are at IN+ with respect to IN –. Excessive current flows when input is brought below VDD – – 0.3 V.
3. The output may be shorted to either supply. Temperature and/or supply voltages must be limited to ensure that the maximum
dissipation rating is not exceeded.
DISSIPATION RATING TABLE
PACKAGE
TA ≤ 25°C
DERATING FACTOR
TA = 70°C
TA = 85°C
TA = 125°C
PACKAGE
A
POWER RATING
ABOVE TA = 25°C
A
POWER RATING
A
POWER RATING
A
POWER RATING
D–8
724 mW
5.8 mW/
°C
464 mW
377 mW
144 mW
D–14
950 mW
7.6 mW/
°C
608 mW
450 mW
190 mW
FK
1375 mW
11.0 mW/
°C
880 mW
715 mW
275 mW
J
1375 mW
11.0 mW/
°C
880 mW
715 mW
275 mW
JG
1050 mW
8.4 mW/
°C
672 mW
546 mW
275 mW
N
1150 mW
9.2 mW/
°C
736 mW
736 mW
P
1000 mW
8.0 mW/
°C
640 mW
520 mW
PW–8
525 mW
4.2 mW/
°C
336 mW
273 mW
PW–14
700 mW
5.6 mW/
°C
448 mW
448 mW
U
700 mW
5.5 mW/
°C
246 mW
330 mW
150 mW
W
700 mW
5.5 mW/
°C
246 mW
330 mW
150 mW
recommended operating conditions
C SUFFIX
I SUFFIX
Q SUFFIX
M SUFFIX
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
Supply voltage, VDD
±
±2.2
±8
±2.2
±8
±2.2
±8
±2.2
±8
V
Input voltage range, VI
VDD – VDD + – 1.5 VDD – VDD + – 1.5 VDD – VDD + – 1.5 VDD – VDD + – 1.5
V
Common-mode input voltage, VIC
VDD – VDD + – 1.5 VDD – VDD + – 1.5 VDD – VDD + – 1.5 VDD – VDD + – 1.5
V
Operating free-air temperature, TA
0
70
– 40
125
– 40
125
– 55
125
°C


Numéro de pièce similaire - TLC2254CPWG4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
TLC2254CPWG4 TI-TLC2254CPWG4 Datasheet
1Mb / 73P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS??RAIL-TO-RAIL VERY LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2254CPWG4 TI-TLC2254CPWG4 Datasheet
1Mb / 74P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL VERY LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Description similaire - TLC2254CPWG4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
TLC225X-Q1 TI1-TLC225X-Q1_16 Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS田?RAIL-TO-RAIL VERY LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC226X TI1-TLC226X_16 Datasheet
2Mb / 73P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS田?RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLV2731IDBVR TI-TLV2731IDBVR Datasheet
818Kb / 31P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS田?RAIL-TO-RAIL LOW-POWER SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLV2231 TI1-TLV2231_08 Datasheet
767Kb / 30P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS田?RAIL-TO-RAIL LOW-POWER SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC225X-EP TI1-TLC225X-EP_15 Datasheet
1Mb / 39P
[Old version datasheet]   ADVANCED LINCMOS RAIL-TO-RAIL VERY LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2252-EP TI1-TLC2252-EP Datasheet
999Kb / 38P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS??RAIL-TO-RAIL VERY LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLV225X-Q1 TI1-TLV225X-Q1 Datasheet
735Kb / 37P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL VERY LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLV255X TI-TLV255X Datasheet
1Mb / 53P
[Old version datasheet]   ADVANCED LINCMOS RAIL-TO-RAIL VERY LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLV2252-Q1 TI1-TLV2252-Q1 Datasheet
695Kb / 36P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS??RAIL-TO-RAIL VERY LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC225X TI-TLC225X_07 Datasheet
1Mb / 73P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS??RAIL-TO-RAIL VERY LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com