Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SMAZ1110 Fiches technique(PDF) 3 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

No de pièce SMAZ1110
Description  SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Site Internet  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

SMAZ1110 Fiches technique(HTML) 3 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  SMAZ1110 Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMAZ1110 Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMAZ1110 Datasheet HTML 3Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
SMAZ1400
SMAZ1380
SMAZ1330
SMAZ1300
SMAZ1270
SMAZ1250
SMAZ1240
ELECTRICAL CHARACTERISTICS Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified
Nominal Zener
Maximum Zener
Maximum Reverse
Maximum DC
Voltage
Impedance
Leakage Current
Zener Current
VZ @ IZT
IZT
ZZT @ IZT
ZZK @ IZK
IZK
IR @ VR
IZM
(V)
(mA)
(
Ω)
(
Ω)
(mA)
(
µA)
(V)
(mA)
240
0.93
1800
8500
0.25
5.0
182.4
3.8
250
0.90
2000
9000
0.25
5.0
190
3.6
270
0.82
2100
9000
0.25
5.0
205
3.3
300
0.75
2300
9500
0.25
5.0
228
3.0
330
0.70
2500
9500
0.25
5.0
250
2.8
380
0.60
2700
9500
0.25
5.0
288
2.4
400
0.55
2800
9500
0.25
5.0
304
2.3
TYPE
3 of 3
www.sunmate.tw


Numéro de pièce similaire - SMAZ1110

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMAZ1110 SECOS-SMAZ1110 Datasheet
332Kb / 3P
   1.0 Watts Surface Mount Zener Diode
More results

Description similaire - SMAZ1110

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
EIC discrete Semiconduc...
SZ453G EIC-SZ453G Datasheet
28Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
ZMY3.0G DIOTEC-ZMY3.0G Datasheet
114Kb / 2P
   Surface Mount Silicon-Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
1SMC5334 PANJIT-1SMC5334 Datasheet
48Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
1SMC5348 PANJIT-1SMC5348_03 Datasheet
48Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
MMSZ5229AS PANJIT-MMSZ5229AS Datasheet
74Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Continental Device Indi...
BZT52C CDIL-BZT52C Datasheet
325Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
EIC discrete Semiconduc...
SML4728 EIC-SML4728 Datasheet
34Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
SZ603D EIC-SZ603D Datasheet
43Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Pan Jit International I...
MMBZ5221BW PANJIT-MMBZ5221BW Datasheet
79Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
BZX84C2V4W PANJIT-BZX84C2V4W Datasheet
79Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
BZT52-C2V4S PANJIT-BZT52-C2V4S Datasheet
78Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com