Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LM248DG4 Fiches technique(PDF) 2 Page - Texas Instruments

No de pièce LM248DG4
Description  QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TI1 [Texas Instruments]
Site Internet  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM248DG4 Fiches technique(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  LM248DG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM248DG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM248DG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM248DG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM248DG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM248DG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM248DG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM248DG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM248DG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
LM148, LM248, LM348
QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS058C – OCTOBER 1979 – REVISED DECEMBER 2002
2
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
symbol (each amplifier)
OUT
IN–
IN+
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
Supply voltage, VCC+ (see Note 1): LM148
22 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LM248, LM348
18 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supply voltage, VCC– (see Note 1): LM148
–22 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LM248, LM348
–18 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differential input voltage, VID (see Note 2): LM148
44 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LM248, LM348
36 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage, VI (either input, see Notes 1 and 3): LM148
–22 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LM248, LM348
–18 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duration of output short circuit (see Note 4)
Unlimited
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating virtual junction temperature,TJ
150
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Package thermal impedance,
θJA (see Notes 5 and 6): D package
86
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N package
80
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NS package
76
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Package thermal impedance,
θJC (see Notes 7 and 8): FK package
5.61
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J package
15.05
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Case temperature for 60 seconds: FK package
260
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: J package
300
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 60 seconds: D, N, or NS package
260
°C
. . . . . . . . . . . .
Storage temperature range, Tstg
–65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values, unless otherwise noted, are with respect to the midpoint between VCC+ and VCC–.
2. Differential voltages are at IN+ with respect to IN–.
3. The magnitude of the input voltage must never exceed the magnitude of the supply voltage or the value specified in the table,
whichever is less.
4. The output may be shorted to ground or either power supply. Temperature and/or supply voltages must be limited to ensure that
the dissipation rating is not exceeded.
5. Maximum power dissipation is a function of TJ(max), θJA, and TA. The maximum allowable power dissipation at any allowable
ambient temperautre is PD = (TJ(max) – TA)/θJA. Operating at the absolute maximum TJ of 150°C can affect reliability.
6. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7.
7. Maximum power dissipation is a function of TJ(max), θJC, and TC. The maximum allowable power dissipation at any allowable
ambient temperautre is PD = (TJ(max) – TC)/θJC. Operating at the absolute maximum TJ of 150°C can affect reliability.
8. The package thermal impedance is calculated in accordance with MIL-STD-883.
recommended operating conditions
MIN
MAX
UNIT
Supply voltage, VCC+
4
18
V
Supply voltage, VCC–
–4
–18
V


Numéro de pièce similaire - LM248DG4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
LM248D STMICROELECTRONICS-LM248D Datasheet
139Kb / 9P
   FOUR UA741 QUAD BIPOLAR OPERATIONAL AMPLIFIERS
November 1997
logo
Texas Instruments
LM248D TI-LM248D Datasheet
399Kb / 12P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
LM248DE4 TI-LM248DE4 Datasheet
399Kb / 12P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
LM248DR TI-LM248DR Datasheet
399Kb / 12P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
LM248DRE4 TI-LM248DRE4 Datasheet
399Kb / 12P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Description similaire - LM248DG4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Estek Electronics Co. L...
LM324M ESTEK-LM324M Datasheet
146Kb / 2P
   Quadruple Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
LM324K TI-LM324K Datasheet
526Kb / 18P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
REVISED JANUARY 2005
logo
Linear Dimensions Semic...
LND324 LINEAR_DIMENSIONS-LND324 Datasheet
121Kb / 5P
   Quadruple Operational Amplifiers
logo
Guangdong Youtai Semico...
LM124 UMW-LM124 Datasheet
1Mb / 10P
   Quadruple Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
LM324NE3 TI1-LM324NE3 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
REVISED MARCH 2010
logo
Shenzhen Luguang Electr...
LM324 LUGUANG-LM324 Datasheet
484Kb / 4P
   Quadruple Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
LM148 TI-LM148_06 Datasheet
399Kb / 12P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Panasonic Semiconductor
AN1324 PANASONIC-AN1324 Datasheet
34Kb / 3P
   Quadruple Operational Amplifiers
logo
Unisonic Technologies
LM224 UTC-LM224_15 Datasheet
208Kb / 4P
   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
LM124 ARTSCHIP-LM124 Datasheet
244Kb / 7P
   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
REVISED FEBRUARY 1997
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com