Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SS1034EUA Fiches technique(PDF) 8 Page - SEC Electronics Inc. |
|
SS1034EUA Fiches technique(HTML) 8 Page - SEC Electronics Inc. |
8 / 8 page SS1034 Unipolar Hall-Effect Digital Switch 8 V3.10 Nov 1, 2013 Package SO, 3-Pin SOT-23: Ordering Information Part No. Pb-free Temperature Code Package Code Packing SS1034ESOT YES -40°C to 85°C SOT-23 7-in. reel, 3000 pieces/ reel SS1034EUA YES -40°C to 85°C TO-92 Bulk, 1000 pieces/ bag SS1034KSOT YES -40°C to 125°C SOT-23 7-in. reel, 3000 pieces/ reel SS1034KUA YES -40°C to 125°C TO-92 Bulk, 1000 pieces/ bag SS1034LSOT YES -40°C to 150°C SOT-23 7-in. reel, 3000 pieces/ reel SS1034LUA YES -40°C to 150°C TO-92 Bulk, 1000 pieces/ bag 2.70 3.10 1.00 1.30 0.70 0.90 0.00 0.10 0.35 0.50 0.10 0.25 0.20 Min 2.60 3.00 1.50 1.80 1.70 2.10 3 2 1 Top Side Vie End Notes 1). PINOUT: Pin 1 VDD Pin 2 Output Pin 3 GND 2). All dimensions are in millimeters; |
Numéro de pièce similaire - SS1034EUA |
|
Description similaire - SS1034EUA |