Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CD74HCT377EE4 Fiches technique(PDF) 2 Page - Texas Instruments |
|
|
CD74HCT377EE4 Fiches technique(HTML) 2 Page - Texas Instruments |
2 / 19 page 2 Functional Diagram Logic Diagram TRUTH TABLE OPERATING MODE INPUTS OUPUTS CP EDn Qn Load “1” ↑ lh H Load “0” ↑ ll L Hold (Do Nothing) ↑ h X No Change X H X No Change H = High Voltage Level Steady State. h = High Voltage Level One Set-up Time Prior to the Low to High Clock Transition. L = Low Voltage Level Steady State. l = Low Voltage Level One Set-up Time Prior to the Low to High Clock Transition. X = Don’t Care. ↑ = Low to High Clock Transition. 2 5 6 9 15 19 16 12 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 CP E 11 1 GND = 10 VCC = 20 3 4 7 8 14 18 17 13 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 E D0 D1 D2 D3 D6 D7 Q D CP CP Q0 Q1 Q2 Q3 Q6 Q7 Q D CP Q D CP Q D CP Q D CP Q D CP Q D CP Q D CP Q4 Q5 D4 D5 CD54HC377, CD74HC377, CD54HCT377, CD74HCT377 |
Numéro de pièce similaire - CD74HCT377EE4 |
|
Description similaire - CD74HCT377EE4 |