Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CD4069UBNSR Fiches technique(PDF) 5 Page - Texas Instruments |
|
|
CD4069UBNSR Fiches technique(HTML) 5 Page - Texas Instruments |
5 / 30 page 5 CD4069UB www.ti.com SCHS054D – NOVEMBER 1998 – REVISED FEBRUARY 2016 Product Folder Links: CD4069UB Submit Documentation Feedback Copyright © 1998–2016, Texas Instruments Incorporated 6.5 Electrical Characteristics – Dynamic TA = 25°C; input tr, tf = 20 ns; CL = 50 pF; RL = 200 kΩ (unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT tPLH, tPHL Propagation delay time VDD (V) = 5 55 110 ns VDD (V) = 10 30 60 VDD (V) = 15 25 50 tTHL, tTLH Transition time VDD (V) = 5 100 200 ns VDD (V) = 10 50 100 VDD (V) = 15 40 80 CIN Input capacitance Any input 10 15 pF 6.6 Electrical Characteristics – Static TA = 25°C; input tr, tf = 20 ns; CL = 50 pF; RL = 200 kΩ (unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT IDDmax Quiescent device current VIN = 0V or 5 V , VDD = 5 V TA = –55°C 0.25 µA TA = –40°C 0.25 TA = 25°C 0.01 0.25 TA = 85°C 7.5 TA = 125°C 7.5 VIN = 0 or 10 V, VDD = 10 V TA = –55°C 0.5 TA = –40°C 0.5 TA = 25°C 0.01 0.5 TA = 85°C 15 TA = 125°C 15 VIN = 0 or 15 V, VDD = 15 V TA = –55°C 1 TA = –40°C 1 TA = 25°C 0.01 1 TA = 85°C 30 TA = 125°C 30 VIN = 0 or 20 V, VDD = 20 V TA = –55°C 5 TA = –40°C 5 TA = 25°C 0.02 5 TA = 85°C 150 TA = 125°C 150 IOLmin Output low (sink) current VO = 0.4 V, VIN = 5 V, VDD = 5 V TA = –55°C 0.64 mA TA = –40°C 0.61 TA = 25°C 0.51 1 TA = 85°C 0.42 TA = 125°C 0.36 VO = 0.5 V, VIN = 10 V, VDD = 10 V TA = –55°C 1.6 TA = –40°C 1.5 TA = 25°C 1.3 2.6 TA = 85°C 1.1 TA = 125°C 0.9 VO = 1.5 V, VIN = 15 V, VDD = 15 V TA = –55°C 4.2 TA = –40°C 4 TA = 25°C 3.4 6.8 TA = 85°C 2.8 TA = 125°C 2.4 |
Numéro de pièce similaire - CD4069UBNSR |
|
Description similaire - CD4069UBNSR |