Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


74ACT11139DR Datasheet(Fiches technique) 2 Page - Texas Instruments

Numéro de pièce 74ACT11139DR
Description  DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
Télécharger  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  TI1 [Texas Instruments]
Site Internet  http://www.ti.com
Logo 

 
 2 page
background image
74ACT11139
DUAL 2LINE TO 4LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
SCAS175A − SEPTEMBER 1991 − REVISED APRIL 1996
2
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77251−1443
logic symbol
† This symbol is in accordance with ANSI/IEEE Std 91-1984 and IEC Publication 617-12.
1G
DMUX
1
15
1A
13
1Y0
16
0
1Y1
1
1
1Y2
2
2
1Y3
3
3
2
14
1B
10
2A
11
2Y0
5
2Y1
6
2Y2
7
2Y3
8
9
2B
2G
G
0
3
logic diagram (positive logic)
1A
1Y3
1Y2
1Y1
1Y0
15
16
1
2
3
1B
14
13
2A
2Y3
2Y2
2Y1
2Y0
10
6
7
8
2B
9
11
5
2G
1G




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl