Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRL1104 Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRL1104
Description  HEXFET Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL1104 Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRL1104 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRL1104 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL1104 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL1104 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL1104 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL1104 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL1104 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRL1104 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
IRL1104
6
www.irf.com
QG
QGS
QGD
VG
Charge
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
4.5 V
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V (B R)DSS
I AS
R G
IAS
0.0 1
tp
D.U .T
L
V DS
+
-
VDD
DRIV E R
A
15V
10V
5
25
50
75
100
125
150
175
0
200
400
600
800
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
25A
44A
62A


Numéro de pièce similaire - IRL1104

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRL1104L IRF-IRL1104L Datasheet
203Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
IRL1104LPBF IRF-IRL1104LPBF Datasheet
222Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRL1104PBF IRF-IRL1104PBF Datasheet
172Kb / 9P
   Logic-Level Gate Drive
IRL1104S IRF-IRL1104S Datasheet
194Kb / 10P
   Advanced Process Technology Logic-Level Gate Drive
IRL1104S IRF-IRL1104S Datasheet
203Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
More results

Description similaire - IRL1104

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com