Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

UF07B Fiches technique(PDF) 3 Page - Nanjing International Group Co

No de pièce UF07B
Description  1 Amp Ultra Fast Recovery
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Site Internet  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

UF07B Fiches technique(HTML) 3 Page - Nanjing International Group Co

  UF07B Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co UF07B Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co UF07B Datasheet HTML 3Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
trr
+0.5A
0
-0.25
-1.0
1cm
Set Time Base for 20/100ns/cm
25Vdc
1
50
10
Oscilloscope
Note 1
Pulse
Generator
Note 2
Notes:
1. Rise Time = 7ns max.
Input impedance = 1 megohm, 22pF
2. Rise Time = 10ns max.
Source impedance = 50 ohms
3. Resistors are non-inductive
Figure 5
Reverse Recovery Time Characteristic And Test Circuit Diagram
1
100
4
0
5
10
15
8
Figure 4
Peak Forward Surge Current
Peak Forward Surge Current - Amperes
versus
Number Of Cycles At 60Hz - Cycles
Amps
Cycles
2
6
10
20
60 80
40
20
25
30


Html Pages

1  2  3 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn