Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BAV21WS Fiches technique(PDF) 3 Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

No de pièce BAV21WS
Description  Silicon Ep itaxial Planar Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  CHENDA [Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.]
Site Internet  http://www.microdiode.com/en
Logo CHENDA - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

BAV21WS Fiches technique(HTML) 3 Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

  BAV21WS Datasheet HTML 1Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. BAV21WS Datasheet HTML 2Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. BAV21WS Datasheet HTML 3Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. BAV21WS Datasheet HTML 4Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Silicon Epitaxial Planar Diode
BAV19WS/BAV20WS/BAV21WS
TYPICAL CHARACTERISTICS @ Ta=25℃ unless otherwise specified
2014-03 01版
http://www.microdiode.com


Numéro de pièce similaire - BAV21WS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Olitech Electronics Co....
BAV21WS OLITECH-BAV21WS Datasheet
1Mb / 2P
   SWITCHING DIODE
logo
Pan Jit International I...
BAV21WS PANJIT-BAV21WS Datasheet
104Kb / 3P
   SURFACT MOUNT SWITCHING DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
BAV21WS MCC-BAV21WS Datasheet
264Kb / 4P
   250mW Small Signal Diodes 120 to 250 Volts
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAV21WS KEXIN-BAV21WS Datasheet
40Kb / 1P
   Surface Mount Fast Switching Diode
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
BAV21WS WINNERJOIN-BAV21WS Datasheet
113Kb / 2P
   Fast Switching Speed
More results

Description similaire - BAV21WS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Microdiode Electronics ...
BAV19WS CHENDA-BAV19WS Datasheet
489Kb / 4P
   Silicon Ep itaxial Planar Diode
SD106WS CHENDA-SD106WS Datasheet
399Kb / 3P
   Silicon Ep itaxial Planar Diode
logo
NXP Semiconductors
BAT18 PHILIPS-BAT18_15 Datasheet
62Kb / 7P
   Silicon planar diode
Rev. 02-31 August 2004
logo
Vishay Siliconix
BA604 VISHAY-BA604 Datasheet
43Kb / 3P
   Silicon Planar Diode
Rev. 2, 01-Apr-99
logo
NXP Semiconductors
BAT18 NXP-BAT18 Datasheet
51Kb / 7P
   Silicon planar diode
Rev. 02-31 August 2004
BAT18,215 NXP-BAT18,215 Datasheet
51Kb / 7P
   Silicon planar diode
Rev. 02-31 August 2004
logo
Vishay Siliconix
BAY135 VISHAY-BAY135 Datasheet
35Kb / 3P
   Silicon Planar Diode
Rev. 3, 18-Mar-99
logo
NXP Semiconductors
BAT18 PHILIPS-BAT18_04 Datasheet
44Kb / 7P
   Silicon planar diode
Rev. 02-31 August 2004
logo
KEC(Korea Electronics)
SMAZ3.6V-36V KEC-SMAZ3.6V-36V Datasheet
365Kb / 3P
   ZENER DIODE SILICON PLANAR DIODE
logo
Semtech Corporation
CDG22 SEMTECH-CDG22 Datasheet
50Kb / 1P
   SILICON PLANAR BIASING DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com