Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TLP160J Fiches technique(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

No de pièce TLP160J
Description  TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired and Photo?뭈riac
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Site Internet  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP160J Fiches technique(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP160J_14 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP160J_14 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP160J_14 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP160J_14 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP160J_14 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP160J_14 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
TLP160J
2014-09-01
4
Δ
VF / ΔTa – IF
Forward current IF (mA)
3.2
0.4
0.1
2.0
1.6
1.2
0.8
1
3
10
30 50
2.4
0.3
2.8
IT(RMS) – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
120
20
0
100
80
60
20
0
40
80
100
120
60
20
40
IF – VF
Forward voltage VF (V)
100
0.1
0.6
30
10
3
1
0.3
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
2.0
Ta = 25°C
50
5
0.5
IFP – VFP
Pulse forward voltage VFP (V)
1000
1
0.6
Pulse width ≤ 10 μs
Repetitive frequency
= 100 Hz
Ta = 25°C
1.0
2.2
2.6
3.0
500
100
50
10
3
1.4
1.8
300
30
5
IF – Ta
120
60
20
10
50
40
30
20
0
20
40
80
100
60
0
Ambient temperature Ta (°C)
IFP – DR
Duty cycle ratio DR
3000
1000
100
10
10
3
3
10
2
3
10
1
3
10
0
Pulse width ≤ 100 μs
Ta = 25°C
500
30
50
3


Numéro de pièce similaire - TLP160J_14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TLP160J TOSHIBA-TLP160J_07 Datasheet
189Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired & Photo-Triac
More results

Description similaire - TLP160J_14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TLP161G TOSHIBA-TLP161G_14 Datasheet
217Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired and Photo?뭈riac
TLP561G TOSHIBA-TLP561G_15 Datasheet
309Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired and Photo?뭈riac
TLP763J TOSHIBA-TLP763J_14 Datasheet
182Kb / 5P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired and Photo?뭈riac
TLP666L-S TOSHIBA-TLP666L-S Datasheet
228Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs IRED and Photo?뭈riac
TLP560G TOSHIBA-TLP560G_14 Datasheet
234Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired and Photo?뭈riac
TLP560J TOSHIBA-TLP560J_14 Datasheet
214Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired and Photo?뭈riac
TLP561J TOSHIBA-TLP561J_14 Datasheet
453Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs IRed and Photo?뭈riac
TLP762J TOSHIBA-TLP762J_14 Datasheet
188Kb / 5P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired and Photo?뭈riac
TLP166J TOSHIBA-TLP166J_14 Datasheet
163Kb / 4P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired plus Photo?뭈riac
TLP548J TOSHIBA-TLP548J_14 Datasheet
273Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired and Photo-Thyristor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com