Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SPI42N03S2L-13 Fiches technique(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce SPI42N03S2L-13
Description  OptiMOS Power-Transistor
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SPI42N03S2L-13 Fiches technique(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

Back Button SPI42N03S2L-13 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG SPI42N03S2L-13 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG SPI42N03S2L-13 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SPI42N03S2L-13 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SPI42N03S2L-13 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SPI42N03S2L-13 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SPI42N03S2L-13 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG SPI42N03S2L-13 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG SPI42N03S2L-13 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
SPI42N03S2L-13
SPP42N03S2L-13
SPB42N03S2L-13
9 Drain-source on-state resistance
10 Typ. gate threshold voltage
R DS(on)=f(T j); I D=21 A; V GS=10 V
V GS(th)=f(T j); V GS=V DS
parameter: I D
11 Typ. capacitances
12 Forward characteristics of reverse diode
C =f(V DS); V GS=0 V; f =1 MHz
I F=f(V SD)
parameter: T j
typ
98 %
0
5
10
15
20
25
30
-60
-20
20
60
100
140
180
T j [°C]
37 µA
800 µA
0
0.5
1
1.5
2
2.5
-60
-20
20
60
100
140
180
T j [°C]
Ciss
Coss
Crss
10
4
10
3
10
2
10
100
1000
10000
0
5
10
15
20
25
30
V DS [V]
25 °C
175 °C
25°C 98%
175°C 98%
1
10
100
1000
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
V SD [V]
Rev. 2.0
page 6
2004-06-04


Numéro de pièce similaire - SPI42N03S2L-13

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sparkle Power Inc.
SPI4001UG SPI-SPI4001UG Datasheet
425Kb / 1P
   400 Watts ATX12V/EPS12V 1U Switching Power Supply
SPI4002UB SPI-SPI4002UB Datasheet
274Kb / 2P
   400 Watts ATX/EPS12V 2U Switching Power Supply
SPI4002UC SPI-SPI4002UC Datasheet
301Kb / 1P
   400 Watts ATX12V/EPS12V, 2U Switching Power Supply
SPI400A8BB SPI-SPI400A8BB Datasheet
76Kb / 1P
   400 Watts ATX Power Supply
SPI400A8BB24 SPI-SPI400A8BB24 Datasheet
50Kb / 1P
   Complied with ATX12V standard
More results

Description similaire - SPI42N03S2L-13

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
SPD30N06S2L-23 INFINEON-SPD30N06S2L-23 Datasheet
263Kb / 8P
   OptiMOS Power-Transistor
2003-05-09
SPI80N03S2-03 INFINEON-SPI80N03S2-03 Datasheet
418Kb / 8P
   OptiMOS Power-Transistor
2003-05-09
SPI80N03S2L-04 INFINEON-SPI80N03S2L-04 Datasheet
417Kb / 8P
   OptiMOS Power-Transistor
2003-05-09
BSC119N03SG INFINEON-BSC119N03SG_09 Datasheet
384Kb / 10P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 1.91 2009-11-04
BSC123N10LSG INFINEON-BSC123N10LSG Datasheet
447Kb / 10P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 2.08 2009-11-04
BSC152N10NSFG INFINEON-BSC152N10NSFG Datasheet
423Kb / 10P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 2.08 2009-11-04
BSC252N10NSFG INFINEON-BSC252N10NSFG Datasheet
419Kb / 10P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 2.08 2009-11-04
BSC265N10LSFG INFINEON-BSC265N10LSFG Datasheet
433Kb / 10P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 2.08 2009-11-04
IPB260N06N3G INFINEON-IPB260N06N3G Datasheet
297Kb / 10P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 2.2 2010-01-22
IPD090N03LGE8177 INFINEON-IPD090N03LGE8177 Datasheet
315Kb / 9P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 2.0 2010-02-23
BSZ040N04LSG INFINEON-BSZ040N04LSG Datasheet
336Kb / 9P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 1.3 2009-11-05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com