Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST25TA512-AC6B5 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
ST25TA512-AC6B5 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
2 / 50 page Contents ST25TA512 2/50 DocID027776 Rev 1 Contents 1 Functional description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.1 Functional mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1.1 Tag mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 Signal descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.1 Antenna coil (AC0, AC1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3 ST25TA512 memory management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.1 Memory structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 3.1.1 File identifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.1.2 CC file layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.1.3 NDEF file layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.1.4 System file layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.2 Read and write access rights to the NDEF File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.2.1 State of the Read and Write access rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.2.2 Changing the read access right to NDEF files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.2.3 Changing the write access right to NDEF files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.3 Access right life time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3.4 NDEF file passwords . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3.5 Read/Write counter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4 Communication mechanism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.1 Master and slave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 RF command sets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.1 Structure of the command sets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5.2 I-Block format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5.2.1 C-APDU: payload format of a command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5.2.2 R-APDU: payload format of a response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5.3 R-Block format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5.4 S-Block format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 5.5 CRC of the RF frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5.6 NFC Forum Type 4 Tag protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 |
Numéro de pièce similaire - ST25TA512-AC6B5 |
|
Description similaire - ST25TA512-AC6B5 |