Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LD39015J28R Fiches technique(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
LD39015J28R Fiches technique(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
10 / 16 page Typical performance characteristics LD39015J 10/16 DocID15968 Rev 4 Figure 10. SVR vs. drop Figure 11. Quiescent current vs. IOUT Figure 12. Quiescent current vs. input voltage Figure 13. Load transient IOUT = 10mA to 150mA, tr = tf = 5µs Figure 14. Line transient Figure 15. Enable transient IOUT = 10 mA; VOUT= 1.8 V; ΔVIN = 0.5 V; VIN = from 2.550 to 3.055V; Tr = Tf = 5 µs VIN = 1.5 V, VEN = 0 to 1 V, IOUT = 1 mA, CIN = COUT = 1 µF 60 65 70 75 80 85 90 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 V DROP(VIN -VOUT) I OUT = 10 mA, VOUT = 1.8 V, ΔVIN = 0.3 V, f = 1kHz 60 65 70 75 80 85 90 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 V DROP(VIN -VOUT) I OUT = 10 mA, VOUT = 1.8 V, ΔVIN = 0.3 V, f = 1kHz IQ versus IOUT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 IOUT [mA] IQ versus IOUT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 IOUT [mA] IQ(GND) versus VIN 0 5 10 15 20 25 30 35 01 23 45 67 VIN [V] ILOAD = 1mA ILOAD = 0 IQ(GND) versus VIN 0 5 10 15 20 25 30 35 01 23 45 67 VIN [V] ILOAD = 1mA ILOAD = 0 |
Numéro de pièce similaire - LD39015J28R |
|
Description similaire - LD39015J28R |