Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BCX71K Fiches technique(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce BCX71K
Description  PNP Silicon AF Transistor
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BCX71K Fiches technique(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

  BCX71K Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BCX71K Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BCX71K Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BCX71K Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BCX71K Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BCX71K Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BCX71K Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BCX71K Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BCX71K Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
BCW61, BCX71
7
Jul-10-2001
Collector-emitter saturation voltage
IC = f (VCEsat), hFE = 40
0
10
EHP00349
BCW 61/BCX 71
CEsat
V
V
0.5
-1
100
101
2
10
5
5
Ι
C
mA
0.1
0.2
0.3
0.4
˚C
100
25 ˚C
-50 ˚C
Base-emitter saturation voltage
IC = f (VBEsat), hFE = 40
0
10
EHP00348
BCW 61/BCX 71
BE sat
V
0.6
V
1.2
-1
100
101
2
10
5
5
Ι
C
mA
0.2
0.4
0.8
˚C
25
100 ˚C
-50 ˚C
DC current gain
hFE = f (IC)
VCE = 5V
10
EHP00351
BCW 61/BCX 71
-2
2
10
mA
0
10
3
10
5
5
10
-1
10
0
10
1
C
FE
h
Ι
1
10
2
10
˚C
100
5
25 ˚C
-50 ˚C
Collector current
IC = f (VBE)
VCE = 5V
0
10
EHP00350
BCW 61/BCX 71
BE
V
0.5
V
1.0
-2
10-1
100
2
10
5
5
Ι
C
mA
5
1
10
˚C
100
25
-50
˚C
˚C


Numéro de pièce similaire - BCX71K

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NXP Semiconductors
BCX71K PHILIPS-BCX71K Datasheet
43Kb / 8P
   PNP general purpose transistors
1999 Apr 20
logo
Continental Device Indi...
BCX71K CDIL-BCX71K Datasheet
88Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
Samsung semiconductor
BCX71K SAMSUNG-BCX71K Datasheet
31Kb / 1P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
BCX71K KEXIN-BCX71K Datasheet
1Mb / 2P
   PNP Transistors
logo
Siemens Semiconductor G...
BCX71K SIEMENS-BCX71K Datasheet
271Kb / 9P
   PNP Silicon AF Transistors (For AF input stages and driver applications High current gain)
More results

Description similaire - BCX71K

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
BC857BE6327 INFINEON-BC857BE6327 Datasheet
866Kb / 11P
   PNP Silicon AF Transistor
2011-09-19
BCP69 INFINEON-BCP69_08 Datasheet
517Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistor
2008-10-10
BC856T INFINEON-BC856T Datasheet
145Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistor
Jan-08-2002
BC807 INFINEON-BC807_07 Datasheet
111Kb / 11P
   PNP Silicon AF Transistor
2007-06-08
BCP69 INFINEON-BCP69 Datasheet
43Kb / 4P
   PNP Silicon AF Transistor
Nov-29-2001
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBTA56M SIEMENS-SMBTA56M Datasheet
31Kb / 4P
   PNP Silicon AF Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BC857T INFINEON-BC857T Datasheet
55Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistor
Nov-29-2001
SMBTA56M INFINEON-SMBTA56M Datasheet
45Kb / 4P
   PNP Silicon AF Transistor
Nov-30-2001
BC856 INFINEON-BC856_08 Datasheet
887Kb / 14P
   PNP Silicon AF Transistor
2008-04-29
BC857BF INFINEON-BC857BF Datasheet
165Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistor
Jun-16-2004
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com