Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BAW79D Fiches technique(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce BAW79D
Description  Silicon Switching Diodes
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BAW79D Fiches technique(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  BAW79D Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BAW79D Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BAW79D Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BAW79D Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Feb-03-2003
4
BAW78.../BAW79...
Forward current IF =  (TS)
BAW79D
0
15
30
45
60
75
90 105 120 °C
150
TS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
mA
1200


Numéro de pièce similaire - BAW79D

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
BAW79D SIEMENS-BAW79D Datasheet
86Kb / 3P
   Silicon Switching Diodes (For high-speed switching High breakdown voltage Common cathode)
logo
Infineon Technologies A...
BAW79D INFINEON-BAW79D Datasheet
36Kb / 3P
   Silicon Switching Diodes
Aug-20-2001
BAW79D INFINEON-BAW79D Datasheet
69Kb / 6P
   Silicon Switching Diodes
2007-04-20
More results

Description similaire - BAW79D

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
BAS79A INFINEON-BAS79A Datasheet
33Kb / 3P
   Silicon Switching Diodes
Aug-20-2001
logo
Central Semiconductor C...
CMUD7000 CENTRAL-CMUD7000_15 Datasheet
414Kb / 2P
   SILICON SWITCHING DIODES
CMPD7000 CENTRAL-CMPD7000_15 Datasheet
395Kb / 2P
   SILICON SWITCHING DIODES
logo
NEC
1S2837 NEC-1S2837 Datasheet
246Kb / 4P
   SILICON SWITCHING DIODES
1SS303 NEC-1SS303 Datasheet
56Kb / 4P
   SILICON SWITCHING DIODES
1SS304 NEC-1SS304 Datasheet
55Kb / 4P
   SILICON SWITCHING DIODES
logo
Infineon Technologies A...
BAS19 INFINEON-BAS19 Datasheet
46Kb / 4P
   Silicon Switching Diodes
Aug-06-2001
BAS78A INFINEON-BAS78A Datasheet
33Kb / 3P
   Silicon Switching Diodes
Aug-20-2001
BAW78 INFINEON-BAW78_07 Datasheet
69Kb / 6P
   Silicon Switching Diodes
2007-04-20
logo
Renesas Technology Corp
1S2835 RENESAS-1S2835 Datasheet
428Kb / 6P
   SILICON SWITCHING DIODES
2002
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com