Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BAT68-02L Fiches technique(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce BAT68-02L
Description  Silicon Schottky Diodes
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BAT68-02L Fiches technique(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

  BAT68-02L Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BAT68-02L Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BAT68-02L Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BAT68-02L Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BAT68-02L Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BAT68-02L Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BAT68-02L Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BAT68-02L Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Feb-03-2003
6
BAT68...
Forward current IF =  (TS)
BAT68-05
0
15
30
45
60
75
90 105 120 °C
150
TS
0
20
40
60
80
100
mA
140
Forward current IF =  (TS)
BAT68-07W
0
15
30
45
60
75
90 105 120 °C
150
TS
0
20
40
60
80
100
mA
140
Permissible Puls Load RthJS =  (tp)
BAT68-02L
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tp
1
10
2
10
3
10
K/W
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.005
D = 0
Permissible Pulse Load
IFmax/ IFDC =  (tp)
BAT68-02L
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tp
0
10
1
10
-
D = 0
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5


Numéro de pièce similaire - BAT68-02L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
BAT68-03 SIEMENS-BAT68-03 Datasheet
92Kb / 5P
   Silicon Schottky Diode (For mixer applications in the VHF/UHF range For high speed switching)
BAT68-03W SIEMENS-BAT68-03W Datasheet
92Kb / 5P
   Silicon Schottky Diode (For mixer applications in the VHF/UHF range For high speed switching)
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT68-03W KEXIN-BAT68-03W Datasheet
36Kb / 1P
   Silicon Schottky Diode
BAT68-04 KEXIN-BAT68-04 Datasheet
40Kb / 2P
   Silicon Schottky Diode
logo
Infineon Technologies A...
BAT68-04 INFINEON-BAT68-04 Datasheet
147Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2007-04-19
More results

Description similaire - BAT68-02L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Central Semiconductor C...
CMRD6263DO CENTRAL-CMRD6263DO_15 Datasheet
855Kb / 3P
   SILICON SCHOTTKY DIODES
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT64 KEXIN-BAT64 Datasheet
38Kb / 1P
   Silicon Schottky Diodes
logo
Infineon Technologies A...
BAT64-E6327 INFINEON-BAT64-E6327 Datasheet
213Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2007-06-11
BAT68 INFINEON-BAT68_07 Datasheet
147Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2007-04-19
BAT64 INFINEON-BAT64_07 Datasheet
213Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2007-06-11
BAS125W INFINEON-BAS125W Datasheet
58Kb / 5P
   Silicon Schottky Diodes
Nov-15-2001
logo
Central Semiconductor C...
CMPD6263 CENTRAL-CMPD6263_15 Datasheet
587Kb / 2P
   SILICON SCHOTTKY DIODES
CMPSH-3CG CENTRAL-CMPSH-3CG_15 Datasheet
397Kb / 2P
   SILICON SCHOTTKY DIODES
CMRSH-4DO CENTRAL-CMRSH-4DO_15 Datasheet
921Kb / 3P
   SILICON SCHOTTKY DIODES
logo
Infineon Technologies A...
BAT-68-E6327 INFINEON-BAT-68-E6327 Datasheet
905Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2011-06-15
BAT1503WE6327 INFINEON-BAT1503WE6327 Datasheet
1Mb / 16P
   Silicon Schottky Diodes
2015-01-27
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com