Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SB05-05C-TB-E Fiches technique(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

No de pièce SB05-05C-TB-E
Description  Schottky Barrier Diode
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SB05-05C-TB-E Fiches technique(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  SB05-05C-TB-E Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor SB05-05C-TB-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SB05-05C-TB-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor SB05-05C-TB-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor SB05-05C-TB-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor SB05-05C-TB-E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
SB05-05C
No.A0409-3/6
ID00343
7 0.01
23
7
0.1
0
52
3
7
1.0
52
3
6
7
4
2
5
3
1
IFSM -- t
IS
20ms
t
Time, t -- s
Current waveform 50Hz sine wave


Numéro de pièce similaire - SB05-05C-TB-E

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
SB05-05C SANYO-SB05-05C Datasheet
48Kb / 3P
   50V, 500mA Rectifier
SB05-05CP SANYO-SB05-05CP Datasheet
58Kb / 2P
   50V, 500mA Rectifier
More results

Description similaire - SB05-05C-TB-E

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
RB070M-30 ROHM-RB070M-30_1 Datasheet
131Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB095B-40 ROHM-RB095B-40_09 Datasheet
451Kb / 4P
   Schottky barrier Diode
RB161L-40 ROHM-RB161L-40_2 Datasheet
161Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB205T-60 ROHM-RB205T-60_10 Datasheet
348Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB215T-60 ROHM-RB215T-60_10 Datasheet
308Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB496EA ROHM-RB496EA_1 Datasheet
195Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB521CS-30 ROHM-RB521CS-30_09 Datasheet
366Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB551V-30 ROHM-RB551V-30_1 Datasheet
132Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX101VA-30 ROHM-RSX101VA-30_1 Datasheet
147Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301L-30 ROHM-RSX301L-30_1 Datasheet
181Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301LA-30 ROHM-RSX301LA-30_10 Datasheet
364Kb / 4P
   Schottky barrier diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com