Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SL1019P Fiches technique(PDF) 9 Page - AUK corp

No de pièce SL1019P
Description  AM TUNER SYSTEM
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AUK [AUK corp]
Site Internet  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

SL1019P Fiches technique(HTML) 9 Page - AUK corp

Back Button SL1019P Datasheet HTML 2Page - AUK corp SL1019P Datasheet HTML 3Page - AUK corp SL1019P Datasheet HTML 4Page - AUK corp SL1019P Datasheet HTML 5Page - AUK corp SL1019P Datasheet HTML 6Page - AUK corp SL1019P Datasheet HTML 7Page - AUK corp SL1019P Datasheet HTML 8Page - AUK corp SL1019P Datasheet HTML 9Page - AUK corp SL1019P Datasheet HTML 10Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
KSI-W020-000
9
Typical Performance Characteristics
SL1019P
O v e r al l C h arac te r i s t ic
In p u t V o l t a g e V IN (dBu )
020
40
80
60
100
120 140
0
3
2
4
1
7
6
5
-20
-60
-40
-80
0
f
T =1 M H z
fm= 4 0 0 Hz
Vcc= 8 V
D etect i o n o ut p ut a t 3 0 % mo d
No i s e
V SM
TH D
30% mo d
8 0 % mo d
Ic c - V c c
46
8
12
10
14
16
18
S u p p l y V o l t a g e , Vc c (V)
0
15
10
20
5
35
30
25
fT = 1MHz
130dBu
130dBu
Quies cent130dBu
Quies cent
Quies cent
Total
I10+I14
I7+I8
SEL - Δ f
F r e q u e nc y De v i a t i o n Δ f (KH z )
-30
-20
-10
10
020
30
-70
-40
-50
-30
-60
0
-10
-20
10
f
T =1 M H z
f m= 4 0 0 H z 3 0% mo d
Vcc= 8 V
D i f f er en ce i n
i n p ut a t - 25 d Bm
out p ut
W. B. AG C
op er a t io n
V SM - Δ f
0
3
2
4
1
7
6
5
-8
-6
-4
0
-2
2
46
8
F r e q u e nc y De v i a t i o n Δ f (KH z )
Vcc= 8 V
f
T = 1 MH z
no n mo d
Us i n g n a r r ow
ba n d f i l t er
R8 = 82 Ω
R9 = 7. 5 KΩ
130d Bu
74d Bu
30d Bu
50
60
70
90
80
100 110
140
Cr os s M o d u la t i on Ch a ra c t e r is t i c 1
-10
-30
-20
-40
0
-50
-70
-60
-80
130
120
I n t e r f er en ce I n p ut (d Bu)
D es i r ed 1. 0MH z
40 0Hz 3 0 % mo d
Un des i r ed 1 . 4 MH z
no n mo d
R1 = 1 0 0 Ω
R3 = 7 5 Ω
D es i red 1. 0MH z
no n mo d
Un des i r ed 1 . 4 MHz
40 0H z 8 0 % mo d
40 d Bu
50 d Bu 60 d Bu
70 d Bu
Des i r ed in p ut 8 0 dBu
Un Des i r ed
in p ut 4 0 dBu
50d Bu
70 d Bu
60 d Bu
80 d Bu
90 d Bu
10 0d Bu
11 0d Bu
12 0d Bu
50
60
70
90
80
100 110
140
C r o s s Mo d u l a t i o n C ha r a ct er i s t i c 2
-10
-30
-20
-40
0
-50
-70
-60
-80
130
120
I n t e r f er en c e I n p ut (d Bu)
Des i r ed 1 . 4 MH z
40 0Hz 3 0 % mo d
Un des i r ed 1 . 4 4 MH z
no n mo d
R1 = 1 0 0 Ω
R3 = 7 5 Ω
D es i r ed 1. 4MH z
no n mo d U n d es i red
1. 44 MH z 4 0 0 H z
8 0 % mo d
40 d Bu
50 d Bu
60 d Bu
70 d Bu
Des i r ed in p ut 9 0 dBu
Des i r ed
in put 4 0 dBu
50 d Bu
60 d Bu
80 d Bu
90 d Bu 10 0d Bu
110 d Bu
1 20d Bu
80 d Bu


Numéro de pièce similaire - SL1019P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AUK corp
SL1019P AUK-SL1019P Datasheet
112Kb / 10P
   AM TUNER SYSTEM
SL1019P AUK-SL1019P_1 Datasheet
112Kb / 10P
   AM TUNER SYSTEM
More results

Description similaire - SL1019P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AUK corp
SL1019P AUK-SL1019P_1 Datasheet
112Kb / 10P
   AM TUNER SYSTEM
logo
Daewoo Semiconductor
DBL1019 DAEWOO-DBL1019 Datasheet
533Kb / 9P
   AM TUNER SYSTEM
logo
Unisonic Technologies
TA7611AP UTC-TA7611AP Datasheet
156Kb / 5P
   FM IF/AM TUNER SYSTEM
logo
NTE Electronics
NTE1214 NTE-NTE1214 Datasheet
22Kb / 3P
   Integrated Circuit AM Tuner System
logo
List of Unclassifed Man...
TA7611AP ETC-TA7611AP Datasheet
60Kb / 5P
   FM IF/AM TUNER SYSTEM
logo
Toshiba Semiconductor
TA7616P TOSHIBA-TA7616P Datasheet
297Kb / 7P
   CAR RADIO AM TUNER ONE CHIP AM SYSTEM
TA7792P TOSHIBA-TA7792P Datasheet
388Kb / 9P
   AM/FM 1CHIP TUNER SYSTEM IC
logo
NTE Electronics
NTE1486 NTE-NTE1486 Datasheet
78Kb / 3P
   Integrated Circuit FM/AM Tuner System
logo
Sanyo Semicon Device
LA1266 SANYO-LA1266 Datasheet
344Kb / 11P
   AM/FM Tuner System Of Electronic Tuning Type
LA1886M SANYO-LA1886M Datasheet
724Kb / 32P
   AM/FM Tuner
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com