Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SS1090VFL Fiches technique(PDF) 3 Page - Pan Jit International Inc.

No de pièce SS1090VFL
Description  LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Site Internet  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SS1090VFL Fiches technique(HTML) 3 Page - Pan Jit International Inc.

  SS1090VFL Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SS1090VFL Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SS1090VFL Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. SS1090VFL Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. SS1090VFL Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
PAGE . 3
MOUNTING PAD LAYOUT
• Packing information
T/R - 10K per 13" plastic Reel
T/R - 3K per 7" plastic Reel
ORDER INFORMATION
SOD-123FL
0.167
(4.25)
0.106
(2.70)
0.031
(0.78)
Unit
inch(mm)
November 24,2011-REV.00
SS1090VFL


Numéro de pièce similaire - SS1090VFL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pan Jit International I...
SS1090VFL PANJIT-SS1090VFL_16 Datasheet
287Kb / 5P
   LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SS1090VFL_R1_00001 PANJIT-SS1090VFL_R1_00001 Datasheet
287Kb / 5P
   LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SS1090VFL_R2_00001 PANJIT-SS1090VFL_R2_00001 Datasheet
287Kb / 5P
   LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Description similaire - SS1090VFL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Transys Electronics
SL22 TRSYS-SL22 Datasheet
164Kb / 2P
   LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Zowie Technology Corpor...
SCD34L ZOWIE-SCD34L Datasheet
48Kb / 2P
   SURFACE MOUNT LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
SL42 TAYCHIPST-SL42 Datasheet
15Mb / 2P
   LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
STR15100YD PANJIT-STR15100YD Datasheet
298Kb / 5P
   Surface Mount Low VF Schottky Barrier Rectifier
May 9,2022
STR40100LCB PANJIT-STR40100LCB Datasheet
326Kb / 5P
   Surface Mount Low VF Schottky Barrier Rectifier
August 18,2022
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SS810T LUGUANG-SS810T Datasheet
1Mb / 2P
   Surface Mount Low VF Schottky Barrier Rectifier
Revision:20230527-P2
logo
General Semiconductor
SL42 GE-SL42 Datasheet
104Kb / 2P
   LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
B120SL PACELEADER-B120SL Datasheet
254Kb / 2P
   LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
SSL12 MIC-SSL12 Datasheet
95Kb / 8P
   SURFACE MOUNT Low VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Yea Shin Technology Co....
SL12 YEASHIN-SL12 Datasheet
363Kb / 2P
   LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
SHENZHEN KOO CHIN ELECT...
SL12 KOOCHIN-SL12 Datasheet
220Kb / 2P
   SURFACE MOUNT LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com