Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SM5002LBS Fiches technique(PDF) 7 Page - Nippon Precision Circuits Inc

No de pièce SM5002LBS
Description  Crystal Oscillator Module ICs
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Site Internet  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM5002LBS Fiches technique(HTML) 7 Page - Nippon Precision Circuits Inc

  SM5002LBS Datasheet HTML 1Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5002LBS Datasheet HTML 2Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5002LBS Datasheet HTML 3Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5002LBS Datasheet HTML 4Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5002LBS Datasheet HTML 5Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5002LBS Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5002LBS Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5002LBS Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5002LBS Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
SM5002L series
NIPPON PRECISION CIRCUITS—7
MEASUREMENT CIRCUITS
Measurement cct 1
2.5VP−P , 10MHz sine wave input signal
C1 : 0.001
µF
R1 : 50
R2 : 275
Measurement cct 4
Measurement cct 2
Measurement cct 5
Measurement cct 3
Measurement cct 6
R1 : 50
Signal
Generator
VDD
VSS
XT
Q
R1
R2
C1
VOH
0V
Q output
VDD
VSS
IPR
INH
VPR
RUP1=
VDD
IPR
(VPR = VSS)
RUP2=
IPR
(VPR = 0.7V DD)
VDD 0.7VDD
A
V
VDD
VSS
Q
VOL
V
A
IOL, IZ
IZ
INH
VDD
VSS
IRf
Rf 2 =
XT
VDD
IRf
XT
A
VDD
VSS
XT
Q
X'tal
XT
INH
IDD
IST
A
Signal
Generator
VSS
XT
Q
R1
VDD
INH


Numéro de pièce similaire - SM5002LBS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
DB Unlimited.
SM500208-1 DBUNLIMITED-SM500208-1 Datasheet
1,006Kb / 1P
   Released from Engineering
SM500208-2 DBUNLIMITED-SM500208-2 Datasheet
667Kb / 1P
   Released from Engineering
More results

Description similaire - SM5002LBS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Nippon Precision Circui...
SM5006 NPC-SM5006 Datasheet
185Kb / 18P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5007 NPC-SM5007 Datasheet
111Kb / 11P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5009AH1S NPC-SM5009AH1S Datasheet
163Kb / 18P
   Crystal Oscillator Module ICs
5026 NPC-5026 Datasheet
126Kb / 16P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5021 NPC-SM5021_06 Datasheet
102Kb / 12P
   Crystal Oscillator Module ICs
CF5014 NPC-CF5014 Datasheet
95Kb / 10P
   Crystal Oscillator Module ICs
logo
Pericom Semiconductor C...
PT7C5022 PERICOM-PT7C5022 Datasheet
356Kb / 13P
   Crystal Oscillator Module ICs
logo
Nippon Precision Circui...
SM5021 NPC-SM5021 Datasheet
105Kb / 11P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5022 NPC-SM5022 Datasheet
104Kb / 10P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5010 NPC-SM5010_06 Datasheet
167Kb / 25P
   Crystal Oscillator Module ICs
5027 NPC-5027 Datasheet
710Kb / 21P
   Crystal Oscillator Module ICs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com