Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1N6277 Fiches technique(PDF) 3 Page - Microsemi Corporation

No de pièce 1N6277
Description  TRANSIENT ABSORPTION ZENER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Site Internet  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

1N6277 Fiches technique(HTML) 3 Page - Microsemi Corporation

  1N6277 Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation 1N6277 Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 2 page
//htmlimg2.alldatasheet.fr/htmldatasheet2/76204/MICROSEMI/1N6277/1225/3/1N6277.png


Numéro de pièce similaire - 1N6277

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Transys Electronics
1N6277 TRSYS-1N6277 Datasheet
251Kb / 5P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Chongqing Pingwei Enter...
1N6277 CHONGQING-1N6277 Datasheet
62Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Shenzhen Luguang Electr...
1N6277 LUGUANG-1N6277 Datasheet
1Mb / 4P
   1500 WattsTransient Voltage Suppressor Diodes
logo
Dc Components
1N6277 DCCOM-1N6277 Datasheet
740Kb / 4P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
GOOD-ARK Electronics
1N6277 GOOD-ARK-1N6277 Datasheet
626Kb / 6P
   Transient Voltage Suppressors Peak Pulse Power 1500W Breakdown Voltage 6.8 to 550V
More results

Description similaire - 1N6277

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Microsemi Corporation
LDTS14 MICROSEMI-LDTS14 Datasheet
68Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
15KP17 MICROSEMI-15KP17 Datasheet
79Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
LCE65 MICROSEMI-LCE65 Datasheet
85Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
1N5907 MICROSEMI-1N5907 Datasheet
78Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
LC65 MICROSEMI-LC65 Datasheet
79Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
ICT-5 MICROSEMI-ICT-5 Datasheet
71Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
ICTE-5 MICROSEMI-ICTE-5 Datasheet
71Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
1N6356 MICROSEMI-1N6356 Datasheet
89Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
P4KE68 MICROSEMI-P4KE68 Datasheet
106Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
PHP84 MICROSEMI-PHP84 Datasheet
80Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
5KP50 MICROSEMI-5KP50 Datasheet
84Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com