Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI2318CD Fiches technique(PDF) 4 Page - Vishay Telefunken

No de pièce SI2318CD
Description  N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TFUNK [Vishay Telefunken]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI2318CD Fiches technique(HTML) 4 Page - Vishay Telefunken

  SI2318CD Datasheet HTML 1Page - Vishay Telefunken SI2318CD Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SI2318CD Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SI2318CD Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI2318CD Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI2318CD Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI2318CD Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI2318CD Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI2318CD Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 67030
S10-2250-Rev. A, 04-Oct-10
Vishay Siliconix
Si2318CDS
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.1
1
10
100
0
0.3
0.6
0.9
1.2
TJ = 25 °C
TJ = 150 °C
V
SD - Source-to-Drain Voltage (V)
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 μA
T
J - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power (Junction-to-Ambient)
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
246
8
10
TJ = 25 °C
TJ = 125 °C
ID =4.3 A
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
8
16
24
32
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Time (s)
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
0.1
TA = 25 °C
Single Pulse
1s,10s
Limited by RDS(on)*
BVDSS Limited
1ms
100 μs
10 ms
DC
100 ms
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
* V
GS > minimum VGS at which RDS(on) is specified


Numéro de pièce similaire - SI2318CD

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI2318CD VISHAY-SI2318CD Datasheet
202Kb / 9P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI2318CDS VISHAY-SI2318CDS Datasheet
236Kb / 10P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Oct-10
SI2318CDS VISHAY-SI2318CDS Datasheet
202Kb / 9P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI2318CDS-T1-GE3 VISHAY-SI2318CDS-T1-GE3 Datasheet
239Kb / 10P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Oct-10
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI2318CDS-T1-GE3 VBSEMI-SI2318CDS-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - SI2318CD

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI2318DS VISHAY-SI2318DS Datasheet
79Kb / 4P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-Aug-03
SIRA58DP VISHAY-SIRA58DP Datasheet
409Kb / 13P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Feb-16
SUM90N04-3M3P VISHAY-SUM90N04-3M3P Datasheet
185Kb / 8P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Dec-13
logo
Analog Power
AM2340N ANALOGPOWER-AM2340N Datasheet
326Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM90N04-01P ANALOGPOWER-AM90N04-01P Datasheet
315Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7156DP VISHAY-SI7156DP Datasheet
108Kb / 7P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 09-Feb-09
SISS10DN VISHAY-SISS10DN Datasheet
330Kb / 9P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Feb-16
logo
Analog Power
AM2344N ANALOGPOWER-AM2344N Datasheet
313Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2318CDS VISHAY-SI2318CDS Datasheet
236Kb / 10P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Oct-10
SI4154DY VISHAY-SI4154DY Datasheet
91Kb / 7P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 01-Jun-09
SI4446DY VISHAY-SI4446DY Datasheet
265Kb / 9P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Mar-09
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com