Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI4620DY Fiches technique(PDF) 8 Page - Vishay Telefunken

No de pièce SI4620DY
Description  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TFUNK [Vishay Telefunken]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI4620DY Fiches technique(HTML) 8 Page - Vishay Telefunken

Back Button SI4620DY Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI4620DY Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI4620DY Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI4620DY Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI4620DY Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI4620DY Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken SI4620DY Datasheet HTML 10Page - Vishay Telefunken SI4620DY Datasheet HTML 11Page - Vishay Telefunken SI4620DY Datasheet HTML 12Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
www.vishay.com
8
Document Number: 73862
S09-1341-Rev. D, 13-Jul-09
Vishay Siliconix
Si4620DY
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Reverse Current vs. Junction Temperature
0.0001
- 50
TC - Junction Temperature (°C)
100
75
50
25
0
- 25
1
0.1
0.01
0.001
10
150
125
1000
100
I
= 10 V
R
I
= 30 V
R
Forward Voltage Drop
0.01
0
VF - Forward Voltage Drop (V)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
10
1
0.1
T = 25 °C
J
T = 150 °C
J
Capacitance
0
60
120
180
240
300
04
8
12
16
20
VKA - Reverse Voltage (V)


Numéro de pièce similaire - SI4620DY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI4620DY VISHAY-SI4620DY Datasheet
285Kb / 13P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. D, 13-Jul-09
SI4620DY-T1-E3 VISHAY-SI4620DY-T1-E3 Datasheet
285Kb / 13P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. D, 13-Jul-09
SI4620DY-T1-GE3 VISHAY-SI4620DY-T1-GE3 Datasheet
285Kb / 13P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. D, 13-Jul-09
More results

Description similaire - SI4620DY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI7160DP VISHAY-SI7160DP Datasheet
109Kb / 7P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. B, 16-Feb-09
SI4646DY VISHAY-SI4646DY Datasheet
210Kb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. B, 18-May-09
SIE726DF VISHAY-SIE726DF Datasheet
210Kb / 10P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. B, 13-Jul-09
logo
Unisonic Technologies
UT4810D UTC-UT4810D Datasheet
201Kb / 5P
   N-CHANNEL 30-V (D-S) MOSFET WITH SCHOTTKY DIODE
logo
Vishay Siliconix
SI4810DY VISHAY-SI4810DY Datasheet
43Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. F, 26-May-03
SI7720DN VISHAY-SI7720DN Datasheet
552Kb / 14P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. A, 04-Aug-08
SI4812BDY-E3 VISHAY-SI4812BDY-E3 Datasheet
254Kb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. D, 29-Dec-08
logo
Vishay Telefunken
SIS782DN TFUNK-SIS782DN Datasheet
560Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
SI7748DP TFUNK-SI7748DP Datasheet
385Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
logo
Vishay Siliconix
SIS782DN VISHAY-SIS782DN_V01 Datasheet
594Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
01-Jan-2022
SIS780DN VISHAY-SIS780DN_V01 Datasheet
592Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com