Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI2338DS Fiches technique(PDF) 9 Page - Vishay Telefunken

No de pièce SI2338DS
Description  N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TFUNK [Vishay Telefunken]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI2338DS Fiches technique(HTML) 9 Page - Vishay Telefunken

Back Button SI2338DS Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SI2338DS Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SI2338DS Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI2338DS Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI2338DS Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI2338DS Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI2338DS Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI2338DS Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken SI2338DS Datasheet HTML 10Page - Vishay Telefunken  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
Document Number: 72609
www.vishay.com
Revision: 21-Jan-08
25
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SOT-23
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.022
(0.559)
0.037
(0.950)
0.053
(1.341)
0.097
(2.459)
Return to Index
Return to Index


Numéro de pièce similaire - SI2338DS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI2338DS VISHAY-SI2338DS Datasheet
243Kb / 10P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-May-11
SI2338DS VISHAY-SI2338DS Datasheet
213Kb / 9P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI2338DS-T1-E3 VBSEMI-SI2338DS-T1-E3 Datasheet
486Kb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
SI2338DS-T1-GE3 VBSEMI-SI2338DS-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2338DS-T1-GE3 VISHAY-SI2338DS-T1-GE3 Datasheet
213Kb / 9P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SI2338DS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com