Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

4N60L-T2Q-T Fiches technique(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies

No de pièce 4N60L-T2Q-T
Description  N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  UTC [Unisonic Technologies]
Site Internet  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

4N60L-T2Q-T Fiches technique(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies

  4N60L-T2Q-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 4N60L-T2Q-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 4N60L-T2Q-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 4N60L-T2Q-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 4N60L-T2Q-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 4N60L-T2Q-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies 4N60L-T2Q-T Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies 4N60L-T2Q-T Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies 4N60L-T2Q-T Datasheet HTML 9Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
4N60
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
2 of 9
www.unisonic.com.tw
QW-R502-061.Z
ORDERING INFORMATION
Ordering Number
Package
Pin Assignment
Packing
Lead Free
Halogen Free
123456
7
8
4N60L-TA3-T
4N60G-TA3-T
TO-220
G
D
S
-
-
-
-
-
Tube
4N60L-TF1-T
4N60G-TF1-T
TO-220F1
G
D
S
-
-
-
-
-
Tube
4N60L-TF2-T
4N60G-TF2-T
TO-220F2
G
D
S
-
-
-
-
-
Tube
4N60L-TF3-T
4N60G-TF3-T
TO-220F
G
D
S
-
-
-
-
-
Tube
4N60L-TF3T-T
4N60G-TF3T-T
TO-220F3
G
D
S
-
-
-
-
-
Tube
4N60L-TM3-T
4N60G-TM3-T
TO-251
G
D
S
-
-
-
-
-
Tube
4N60L-TMS-T
4N60G-TMS-T
TO-251S
G
D
S
-
-
-
-
-
Tube
4N60L-TN3-R
4N60G-TN3-R
TO-252
G
D
S
-
-
-
-
-
Tape Reel
4N60L-TND-R
4N60G-TND-R
TO-252D
G
D
S
-
-
-
-
-
Tape Reel
4N60L-T2Q-T
4N60G-T2Q-T
TO-262
G
D
S
-
-
-
-
-
Tube
4N60L-TQ2-T
4N60G-TQ2-T
TO-263
G
D
S
-
-
-
-
-
Tube
4N60L-TQ2-R
4N60G-TQ2-R
TO-263
G
D
S
-
-
-
-
-
Tape Reel
-
4N60G-K08-5060-R
DFN-8(5×6)
S
S
S
G
D
D
D
D
Tape Reel
Note: Pin Assignment: G: Gate D: Drain S: Source
MARKING
PACKAGE
MARKING
TO-220
TO-220F
TO-220F1
TO-220F2
TO-220F3
TO-251
TO-251S
TO-252
TO-252D
TO-262
TO-263
DFN-8(5×6)


Numéro de pièce similaire - 4N60L-T2Q-T

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Unisonic Technologies
4N60L-T2Q-T UTC-4N60L-T2Q-T Datasheet
376Kb / 8P
   4A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
4N60L-T2Q-T UTC-4N60L-T2Q-T Datasheet
408Kb / 9P
   4A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
4N60L-T2Q-T UTC-4N60L-T2Q-T Datasheet
262Kb / 7P
   N-CHANNEL JUNCTIN SILICON FET
4N60L-T2Q-T UTC-4N60L-T2Q-T Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
4N60L-T2Q-T UTC-4N60L-T2Q-T Datasheet
262Kb / 7P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

Description similaire - 4N60L-T2Q-T

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Central Semiconductor C...
2N7002 CENTRAL-2N7002 Datasheet
80Kb / 2P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFET
logo
AUK corp
STK0602U AUK-STK0602U Datasheet
261Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK1828K AUK-STK1828K Datasheet
282Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK7002 AUK-STK7002 Datasheet
83Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPN3406 SYNC-POWER-SPN3406 Datasheet
198Kb / 8P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFP60N03 GE-GFP60N03 Datasheet
115Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM6928 ANPEC-APM6928 Datasheet
153Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFB70N03 GE-GFB70N03 Datasheet
102Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM3011N ANPEC-APM3011N Datasheet
606Kb / 11P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM2324A ANPEC-APM2324A Datasheet
183Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM9968C ANPEC-APM9968C Datasheet
130Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com