Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SS05N70 Fiches technique(PDF) 8 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce SS05N70
Description  700V CoolMOS??C6 Power Transistor
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SS05N70 Fiches technique(HTML) 8 Page - Infineon Technologies AG

Back Button SS05N70 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SS05N70 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SS05N70 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SS05N70 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SS05N70 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG SS05N70 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG SS05N70 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG SS05N70 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG SS05N70 Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
2
1**N ;__\EGKm ;0 H_gUb LbQ^cYcd_b
(($%'&$
!Uf( #(*& ,*+,'+"'-!
H`T[X\X]P`g =PbP KWTTb
-
8ZSQa_WQOZ QVO_OQaS_W`aWQ` RWOU_O[`
GOPZS 0
D]dS_ RW``W^OaW]\
(6 Mh6N
*
.*
2*
+,*
+0*
*
/
+*
+/
,*
,/
-*
)d_d6V#,;$
AOe& a_O\`WS\a aVS_[OZ W[^SRO\QS
+^ M`N
+*
'/
+*
'.
+*
'-
+*
',
+*
'+
+*
',
+*
'+
+*
*
+*
+
,*1
,*.
,*-
,*,1
,*,.
,*,-
aX]V[T _c[aT
.dXB; 6V#1H$5 `QbQ]UdUb4 &$1`),
GOPZS 1
FOTS ]^S_OaW\U O_SO
)7F MIN
+*
*
+*
+
+*
,
+*
-
+*
',
+*
'+
+*
*
+*
+
+*
,
- ka
-, ka
-,, ka
- \a
-, \a
=<
(<6V#-<K$5 '%&#!'" ,;6,/ k;5 &6*5 `QbQ]UdUb4 1`
FOTS ]^S_OaW\U O_SO
)7F MIN
+*
*
+*
+
+*
,
+*
-
+*
',
+*
'+
+*
*
+*
+
+*
,
- ka
-, ka
-,, ka
- \a
-, \a
=<
(<6V#-<K$5 '%&#!'" ,;62* k;5 &6*5 `QbQ]UdUb4 1`
Final Datasheet


Numéro de pièce similaire - SS05N70

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Highly Electric Co., Lt...
SS05 HIGHLY-SS05 Datasheet
1Mb / 3P
   SNAP ACTION SWITCH
logo
Sanyo Semicon Device
SS05015M SANYO-SS05015M Datasheet
33Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 15V, 500mA Rectifier
SS05015SH SANYO-SS05015SH Datasheet
31Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 15V, 0.5A Rectifier
SS0503EC SANYO-SS0503EC Datasheet
51Kb / 3P
   Low VF Schottky Barrier Diode 30V, 0.5A Rectifier
SS0503EJ SANYO-SS0503EJ Datasheet
35Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 30V, 500mA Rectifier
More results

Description similaire - SS05N70

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
IPA65R099C6 INFINEON-IPA65R099C6 Datasheet
3Mb / 20P
   CoolMOS??C6 Power Transistor
2011-12-14 revision:2.0
IPB65R280C6 INFINEON-IPB65R280C6 Datasheet
2Mb / 19P
   650V CoolMOS C6 Power Transistor
2010-07-26 revision:2.0
IPW60R041C6 INFINEON-IPW60R041C6 Datasheet
868Kb / 13P
   600V CoolMOS C6 Power Transistor
2010-07-12 revision:2.1
IPX60R950C6 INFINEON-IPX60R950C6 Datasheet
1Mb / 18P
   600V CoolMOS??C6 Power Transistor
Rev. 2.5 2020-05-20
IPD60R3K3C6 INFINEON-IPD60R3K3C6 Datasheet
1Mb / 14P
   600V CoolMOS C6 Power Transistor
2010-07-21 revision:2.0
IPD60R2K0C6 INFINEON-IPD60R2K0C6 Datasheet
1Mb / 14P
   600V CoolMOS C6 Power Transistor
2010-07-20 revision:2.0
IPA65R600C6 INFINEON-IPA65R600C6 Datasheet
2Mb / 19P
   650V CoolMOS C6 Power Transistor
2010-08-19 revision:2.0
IPW65R070C6 INFINEON-IPW65R070C6 Datasheet
1Mb / 12P
   650V CoolMOS C6 Power Transistor
Rev. 2.0, 2011-03-15
IPI65R190C6 INFINEON-IPI65R190C6 Datasheet
2Mb / 19P
   650V CoolMOS C6 Power Transistor
Rev. 2.0, 2011-05-09
IPA60R950C6 INFINEON-IPA60R950C6_14 Datasheet
1Mb / 18P
   600V CoolMOS??C6 Power Transistor
Rev. 2.2, 2014-12-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com