Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SMBG5348B Fiches technique(PDF) 3 Page - Micro Commercial Components |
|
SMBG5348B Fiches technique(HTML) 3 Page - Micro Commercial Components |
3 / 4 page Microsemi Part Number Regulator Voltage (VZ) Test Current (IZT) Maximum Dynamic Impedance (ZZ) (A&B Suffix) Maximum Reverse Current (IR) @ VR IR Test Voltage (VR) (Non-Suffix & A Suffix) IR Test Voltage (VR) (B,C,D Suffix) Maximum Regulator Current (IZM) (B,C,D Suffix) Maximum Dynamic Knee Impedance Zzk @ 1.0 mA (A,B,C,D Suffix) Maximum Surge Current (IZSM) Maximum Voltage Regulation ( ∆VZ) (A,B,C,D Suffix) Gull-Wing Lead C-Bend (Mod – J) V mAdc OHMS µA V V mA OHMS AMPS VOLTS SMBG5333B SMBG5334B SMBG5335B SMBG5336B SMBG5337B SMBJ5333B SMBJ5334B SMBJ5335B SMBJ5336B SMBJ5337B 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 380 350 320 290 260 3.0 2.5 2.0 2.0 2.0 300 150 50 10 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1440 1320 1220 1100 1010 400 500 500 500 450 20 18.7 17.6 16.4 15.3 0.85 0.80 0.54 0.49 0.44 SMBG5338B SMBG5339B SMBG5340B SMBG5341B SMBG5342B SMBJ5338B SMBJ5339B SMBJ5340B SMBJ5341B SMBJ5342B 5.1 5.6 6.0 6.2 6.8 240 220 200 200 175 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10 1.0 2.0 3.0 3.0 4.9 1.0 2.0 3.0 3.0 5.2 930 865 790 765 700 400 400 300 200 200 14.4 13.4 12.7 12.4 11.5 0.39 0.25 0.19 0.10 0.15 SMBG5343B SMBG5344B SMBG5345B SMBG5346B SMBG5347B SMBJ5343B SMBJ5344B SMBJ5345B SMBJ5346B SMBJ5347B 7.5 8.2 8.7 9.1 10 175 150 150 150 125 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 10 10 10 7.5 5.0 6.4 6.9 6.25 6.6 7.2 5.7 6.2 6.6 6.9 7.6 630 580 545 520 475 200 200 200 150 125 10.7 10 9.5 9.2 8.6 0.15 0.20 0.20 0.22 0.22 SMBG5348B SMBG5349B SMBG5350B SMBG5351B SMBG5352B SMBJ5348B SMBJ5349B SMBJ5350B SMBJ5351B SMBJ5352B 11 12 13 14 15 125 100 100 100 75 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 2.0 1.0 1.0 1.0 8.0 8.6 9.4 10.1 10.8 8.4 9.1 9.9 10.6 11.5 430 395 265 340 315 125 125 100 75 75 8.0 7.5 7.0 6.7 6.3 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 SMBG5353B SMBG5354B SMBG5355B SMBG5356B SMBG5357B SMBJ5353B SMBJ5354B SMBJ5355B SMBJ5356B SMBJ5357B 16 17 18 19 20 75 70 65 65 65 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 11.5 12.2 13 13.7 14.4 12.2 12.3 13.7 14.4 15.2 295 280 264 250 237 75 75 75 75 75 6.0 5.8 5.5 5.3 5.1 0.30 0.35 0.40 0.40 0.40 SMBG5358B SMBG5359B SMBG5360B SMBG5361B SMBG5362B SMBJ5358B SMBJ5359B SMBJ5360B SMBJ5361B SMBJ5362B 22 24 25 27 28 50 50 50 50 50 3.5 3.5 4.0 5.0 6.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 15.8 17.3 18 19.4 20.1 16.7 18.2 19 20.6 21.2 216 198 190 176 170 75 100 110 120 130 4.7 4.4 4.3 4.1 3.9 0.45 0.55 0.55 0.60 0.60 SMBG5363B SMBG5364B SMBG5365B SMBG5366B SMBG5367B SMBJ5363B SMBJ5364B SMBJ5365B SMBJ5366B SMBJ5367B 30 33 36 39 43 40 40 30 30 30 8.0 10 11 14 20 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 21.6 23.8 25.9 28.1 31 22.8 25.1 27.4 29.7 32.7 158 144 132 122 110 140 150 160 170 190 3.7 3.5 3.3 3.1 2.8 0.60 0.63 0.65 0.65 0.70 SMBG5368B SMBG5369B SMBG5370B SMBG5371B SMBG5372B SMBJ5368B SMBJ5369B SMBJ5370B SMBJ5371B SMBJ5372B 47 51 56 60 62 25 25 20 20 20 25 27 35 40 42 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 33.8 36.7 40.3 43 44.6 35.8 38.8 42.5 45.5 47.1 100 93 86 79 76 210 230 280 350 400 2.7 2.5 2.3 2.2 2.1 0.80 0.90 1.00 1.20 1.35 SMBG5373B SMBG5374B SMBG5375B SMBG5376B SMBG5377B SMBJ5373B SMBJ5374B SMBJ5375B SMBJ5376B SMBJ5377B 68 75 82 87 91 20 20 15 15 15 44 45 65 75 75 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 49 54 59 63 65.5 51.7 56 62.2 66 69.2 70 63 58 54.5 52.5 500 620 720 760 760 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.50 1.60 1.80 2.00 2.20 SMBG5378B SMBG5379B SMBG5380B SMBG5381B SMBG5382B SMBJ5378B SMBJ5379B SMBJ5380B SMBJ5381B SMBJ5382B 100 110 120 130 140 12 12 10 10 8.0 90 125 170 190 230 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 72 79.2 86.4 93.6 101 76 83.6 91.2 93.8 106 47.5 43 39.5 36.6 34 800 1000 1150 1250 1500 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 2.30 2.50 2.50 2.50 2.50 SMBG5383B SMBG5384B SMBG5385B SMBG5386B SMBG5387B SMBG5388B SMBJ5383B SMBJ5384B SMBJ5385B SMBJ5386B SMBJ5387B SMBJ5388B 150 160 170 180 190 200 8.0 8.0 8.0 5.0 5.0 5.0 330 350 380 430 450 480 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 108 115 122 130 137 144 114 122 129 137 144 152 31.5 29.4 28 26.4 25 23.6 1500 1660 1750 1750 1850 1850 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 Electrical Characteristics SMB(G or J)5333B thru SMB(G or J)5388B www.mccsemi.com MCC |
Numéro de pièce similaire - SMBG5348B |
|
Description similaire - SMBG5348B |