Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SD1589 Fiches technique(PDF) 3 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

No de pièce 2SD1589
Description  Silicon Power Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
Site Internet  http://www.jmnic.com
Logo JMNIC - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

2SD1589 Fiches technique(HTML) 3 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

  2SD1589_15 Datasheet HTML 1Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SD1589_15 Datasheet HTML 2Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SD1589_15 Datasheet HTML 3Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Product Specification
www.jmnic.com
JMnic
Silicon Power Transistors
2SD1589
PACKAGE OUTLINE
Fig.2 Outline dimensions (unindicated tolerance:±0.15 mm)


Numéro de pièce similaire - 2SD1589_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SD1589_2015 JMNIC-2SD1589_2015 Datasheet
122Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
More results

Description similaire - 2SD1589_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MJ15022 ONSEMI-MJ15022_13 Datasheet
117Kb / 4P
   Silicon Power Transistors 16 AMPERES SILICON POWER TRANSISTORS
August, 2013 ??Rev. 12
MJD44H11 ONSEMI-MJD44H11 Datasheet
192Kb / 6P
   SILICON POWER TRANSISTORS
August, 2004 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MJ15022 MOTOROLA-MJ15022 Datasheet
153Kb / 4P
   Silicon Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SC3298_2014 JMNIC-2SC3298_2014 Datasheet
165Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
BUL52B_2015 JMNIC-BUL52B_2015 Datasheet
88Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC5129 JMNIC-2SC5129_15 Datasheet
47Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC2331_2014 JMNIC-2SC2331_2014 Datasheet
51Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC3855_2014 JMNIC-2SC3855_2014 Datasheet
126Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC3979_2014 JMNIC-2SC3979_2014 Datasheet
152Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC3855 JMNIC-2SC3855_15 Datasheet
126Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SD1588 JMNIC-2SD1588 Datasheet
119Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com