Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

JANTX2N6790 Fiches technique(PDF) 7 Page - International Rectifier

No de pièce JANTX2N6790
Description  Repetitive Avalanche Ratings
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

JANTX2N6790 Fiches technique(HTML) 7 Page - International Rectifier

  JANTX2N6790_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier JANTX2N6790_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier JANTX2N6790_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier JANTX2N6790_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier JANTX2N6790_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier JANTX2N6790_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier JANTX2N6790_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
www.irf.com
7
IRFF220, JANTX2N6790, JANTXV2N6790
Foot Notes:
ƒ ISD ≤ 3.5A, di/dt ≤ 95A/µs,
VDD≤ 200V, TJ ≤ 150°C
Suggested RG =7.5
„ Pulse width ≤ 300 µs; Duty Cycle ≤ 2%
 Repetitive Rating; Pulse width limited by
maximum junction temperature.
‚ VDD = 50V, starting TJ = 25°C,
Peak IL = 2.2A, L = 100µH
Case Outline and Dimensions —TO-205AF
LEGEND
1- SOURCE
2- GATE
3- DRAIN
IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105
IR LEOMINSTER : 205 Crawford St., Leominster, Massachusetts 01453, USA Tel: (978) 534-5776
TAC Fax: (310) 252-7903
Visit us at www.irf.com for sales contact information.
Data and specifications subject to change without notice. 08/2007


Numéro de pièce similaire - JANTX2N6790_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
JANTX2N6790 IRF-JANTX2N6790 Datasheet
236Kb / 6P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(BVdss=200V, Rds(on)=0.80ohm, Id=3.5A)
More results

Description similaire - JANTX2N6790_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
JANTX2N6784 IRF-JANTX2N6784_15 Datasheet
191Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6796 IRF-JANTX2N6796_15 Datasheet
134Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
IRF140 IRF-IRF140_15 Datasheet
147Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
IRF240 IRF-IRF240_15 Datasheet
150Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6768 IRF-JANTX2N6768_15 Datasheet
148Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6758 IRF-JANTX2N6758_15 Datasheet
151Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6764 IRF-JANTX2N6764_15 Datasheet
153Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6800 IRF-JANTX2N6800_15 Datasheet
196Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6847 IRF-JANTX2N6847_15 Datasheet
133Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6851 IRF-JANTX2N6851_15 Datasheet
248Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com