Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRL5Y7413CM Fiches technique(PDF) 7 Page - International Rectifier

No de pièce IRL5Y7413CM
Description  Simple Drive Requirements
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL5Y7413CM Fiches technique(HTML) 7 Page - International Rectifier

  IRL5Y7413CM Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRL5Y7413CM Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL5Y7413CM Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL5Y7413CM Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL5Y7413CM Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL5Y7413CM Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL5Y7413CM Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
www.irf.com
7
IRL5Y7413CM
Case Outline and Dimensions — TO-257AA
 Repetitive Rating; Pulse width limited by
maximum junction temperature.
ƒ ISD ≤ 18A, di/dt ≤ 140 A/µs,
VDD ≤ 30V, TJ ≤ 150°C
„ Pulse width ≤ 300 µs; Duty Cycle ≤ 2%
‚ VDD = 25 V, Starting TJ = 25°C, L= 1.4mH
Peak IAS = 18A, VGS =10V, RG= 25Ω
Footnotes:
IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105
TAC Fax: (310) 252-7903
Visit us at www.irf.com for sales contact information.
Data and specifications subject to change without notice. 08/01


Numéro de pièce similaire - IRL5Y7413CM

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRL5Y7413CM IRF-IRL5Y7413CM Datasheet
104Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-257AA)
More results

Description similaire - IRL5Y7413CM

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRHSLNA57064 IRF-IRHSLNA57064_15 Datasheet
120Kb / 9P
   Simple Drive Requirements
IRHQ6110 IRF-IRHQ6110_15 Datasheet
264Kb / 14P
   Simple Drive Requirements
IRHQ9110 IRF-IRHQ9110_15 Datasheet
205Kb / 8P
   Simple Drive Requirements
IRHNA7264SE IRF-IRHNA7264SE_15 Datasheet
123Kb / 8P
   Simple Drive Requirements
IRHNA57163SE IRF-IRHNA57163SE_15 Datasheet
184Kb / 8P
   Simple Drive Requirements
IRHYS67230CM IRF-IRHYS67230CM_15 Datasheet
206Kb / 9P
   Simple Drive Requirements
IRHNA67164 IRF-IRHNA67164_15 Datasheet
198Kb / 9P
   Simple Drive Requirements
IRHNA67264 IRF-IRHNA67264_15 Datasheet
195Kb / 9P
   Simple Drive Requirements
IRHNA597160 IRF-IRHNA597160_15 Datasheet
185Kb / 8P
   Simple Drive Requirements
IRLF120 IRF-IRLF120_15 Datasheet
312Kb / 7P
   Simple Drive Requirements
IRLR8103VPBF IRF-IRLR8103VPBF_15 Datasheet
214Kb / 9P
   Simple Drive Requirements
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com