Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRFE9230 Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRFE9230
Description  Simple Drive Requirements
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFE9230 Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRFE9230_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFE9230_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFE9230_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFE9230_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFE9230_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFE9230_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFE9230_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
IRFE9230
6
www.irf.com
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
RG
IAS
0.01Ω
tp
D.U.T
L
VDS
VDD
DRIVER
A
15V
-20V
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
QG
QGS
QGD
VG
Charge
-10V
D.U.T.
VDS
ID
IG
-3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
-10V
-12V
25
50
75
100
125
150
0
100
200
300
400
500
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
1.8A
2.5A
4.0A
10V
-1.8A
-
1.8A
-2.5
-2.5A
-4.0A


Numéro de pièce similaire - IRFE9230_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Seme LAB
IRFE9230 SEME-LAB-IRFE9230 Datasheet
16Kb / 2P
   P-CHANNEL POWER MOSFET
logo
International Rectifier
IRFE9230 IRF-IRFE9230 Datasheet
203Kb / 7P
   REPETITIVE AVALANCHE AND dv/dt RATED HEXFET TRANSISTORS SURFACE MOUNT (LCC-18)
More results

Description similaire - IRFE9230_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRHSLNA57064 IRF-IRHSLNA57064_15 Datasheet
120Kb / 9P
   Simple Drive Requirements
IRHQ6110 IRF-IRHQ6110_15 Datasheet
264Kb / 14P
   Simple Drive Requirements
IRHQ9110 IRF-IRHQ9110_15 Datasheet
205Kb / 8P
   Simple Drive Requirements
IRHNA7264SE IRF-IRHNA7264SE_15 Datasheet
123Kb / 8P
   Simple Drive Requirements
IRHNA57163SE IRF-IRHNA57163SE_15 Datasheet
184Kb / 8P
   Simple Drive Requirements
IRHYS67230CM IRF-IRHYS67230CM_15 Datasheet
206Kb / 9P
   Simple Drive Requirements
IRHNA67164 IRF-IRHNA67164_15 Datasheet
198Kb / 9P
   Simple Drive Requirements
IRHNA67264 IRF-IRHNA67264_15 Datasheet
195Kb / 9P
   Simple Drive Requirements
IRHNA597160 IRF-IRHNA597160_15 Datasheet
185Kb / 8P
   Simple Drive Requirements
IRLF120 IRF-IRLF120_15 Datasheet
312Kb / 7P
   Simple Drive Requirements
IRLR8103VPBF IRF-IRLR8103VPBF_15 Datasheet
214Kb / 9P
   Simple Drive Requirements
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com