Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AD4C113 Fiches technique(PDF) 3 Page - Solid State Optronic

No de pièce AD4C113
Description  Low Input Control Current (1.5mA TYP)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SSOUSA [Solid State Optronic]
Site Internet  http://www.ssousa.com
Logo SSOUSA - Solid State Optronic

AD4C113 Fiches technique(HTML) 3 Page - Solid State Optronic

  AD4C113_15 Datasheet HTML 1Page - Solid State Optronic AD4C113_15 Datasheet HTML 2Page - Solid State Optronic AD4C113_15 Datasheet HTML 3Page - Solid State Optronic AD4C113_15 Datasheet HTML 4Page - Solid State Optronic AD4C113_15 Datasheet HTML 5Page - Solid State Optronic AD4C113_15 Datasheet HTML 6Page - Solid State Optronic AD4C113_15 Datasheet HTML 7Page - Solid State Optronic AD4C113_15 Datasheet HTML 8Page - Solid State Optronic AD4C113_15 Datasheet HTML 9Page - Solid State Optronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
© 2012 Solid State Optronics • San José, CA
www.ssousa.com • +1.408.293.4600
Page 3 of 9
AD4C113/H/S/TR
Rev 2.00 (11/19/2012)
001536
AD4C113
1 Form A / 1 Form B
400V / 35 Ω
MOSFET Output Solid State Relay
AD4C113 Performance & Characteristics Plots, TA = 25°C (unless otherwise specified)


Numéro de pièce similaire - AD4C113_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Solid State Optronic
AD4C113 SSOUSA-AD4C113 Datasheet
220Kb / 6P
   1 Form A/1 Form B Solid State Relay
More results

Description similaire - AD4C113_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Solid State Optronic
SMA4123 SSOUSA-SMA4123 Datasheet
238Kb / 6P
   Low Input Control Current (1.5mA TYP)
AD4C542 SSOUSA-AD4C542 Datasheet
298Kb / 8P
   Low Input Control Current (2.5mA TYP)
AD4C742 SSOUSA-AD4C742 Datasheet
298Kb / 8P
   Low Input Control Current (2.5mA TYP)
AD6C941 SSOUSA-AD6C941 Datasheet
347Kb / 8P
   Low Input Control Current (1mA TYP)
AD4C543 SSOUSA-AD4C543 Datasheet
358Kb / 9P
   Low Input Control Current (2.5mA TYP)
AD4C312 SSOUSA-AD4C312 Datasheet
298Kb / 8P
   Low Input Control Current (2.5mA TYP)
AD6C311 SSOUSA-AD6C311_15 Datasheet
339Kb / 8P
   Low Input Control Current (2.5mA TYP)
AD2C211-L SSOUSA-AD2C211-L Datasheet
325Kb / 8P
   Low Input Control Current (3mA TYP)
AD6C111 SSOUSA-AD6C111_15 Datasheet
339Kb / 8P
   Low Input Control Current (1.75mA TYP)
logo
Leshan Radio Company
LR339 LRC-LR339_15 Datasheet
134Kb / 6P
   Low input biasing current: 25nA(Typ.)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com