Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

IRF044 Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce IRF044
Description  Repetitive Avalanche Ratings
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF044 Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF044_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF044_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF044_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF044_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF044_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF044_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF044_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
www.irf.com
5
IRF044
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
VDS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-VDD
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn