Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


AM15EW-4803SH30IZ Datasheet(Fiches technique) 3 Page - AIMTEC

Numéro de pièce AM15EW-4803SH30IZ
Description  15 Watt | DC-DC Converter
Télécharger  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  AIMTEC [AIMTEC]
Site Internet  http://www.aimtec.ca
Logo 

   
 3 page
background image
Series AM15EW-IZ
15 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R8.G
3 of 5
North America only
Safety Specifications
Parameters
Agency Approvals
CE
Standards
EN 55022 class B, EN 55024
IEC61000-3-2
IEC61000-3-3
IEC61000-4-2, Perf. Criteria B
IEC61000-4-3 Perf. Criteria A
IEC61000-4-4, Perf. Criteria B
IEC61000-4-6, Perf. Criteria A
IEC61000-4-8, Perf. Criteria A
NOTE: also designed to meet standard IEC 60950-1:2001
Pin Out Specifications
Dimensions
Pin
Single
Dual
1
On/Off Control
On/Off Control
2
-V Input
-V Input
3
+V Input
+V Input
4
-V Output
-V Output
5
No pin
Common
6
+V Output
+V Output
Notes:
All dimensions are typical
in millimeters (inches).
Tolerance ±0.25 (±0.01)
DIA
1.00
(0.04)
50.80
(2.00)
1
2
3
4
5
Bottom View
20.32
(0.80)
15.24
(0.60)
15.24
(0.60)
6




Html Pages

1  2  3  4  5 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl