Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRLH5036PBF Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce IRLH5036PBF
Description  Secondary Side Synchronous Rectification
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLH5036PBF Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRLH5036PBF_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLH5036PBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLH5036PBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLH5036PBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLH5036PBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLH5036PBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLH5036PBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLH5036PBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLH5036PBF_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
IRLH5036PbF
3
www.irf.com © 2015 International Rectifier
Submit Datasheet Feedback
May 20, 2015
Fig 4. Normalized On-Resistance Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.Drain-to-Source Voltage
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
VGS
TOP
15V
10V
4.5V
4.0V
3.3V
3.1V
2.9V
BOTTOM
2.7V
≤60μs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
2.7V
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
≤60μs PULSE WIDTH
Tj = 150°C
2.7V
VGS
TOP
15V
10V
4.5V
4.0V
3.3V
3.1V
2.9V
BOTTOM
2.7V
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VDS = 25V
≤60μs PULSE WIDTH
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160
TJ , Junction Temperature (°C)
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
ID = 50A
VGS = 10V
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
100
1000
10000
100000
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, C ds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
Coss
Crss
Ciss
0
20406080
100
120
QG, Total Gate Charge (nC)
0
2
4
6
8
10
12
14
VDS= 48V
VDS= 30V
VDS= 12V
ID= 50A


Numéro de pièce similaire - IRLH5036PBF_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRLH5036PBF IRF-IRLH5036PBF Datasheet
308Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results

Description similaire - IRLH5036PBF_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFH5020PBF IRF-IRFH5020PBF_15 Datasheet
266Kb / 9P
   Secondary Side Synchronous Rectification
IRFH5210PBF IRF-IRFH5210PBF_15 Datasheet
244Kb / 9P
   Secondary Side Synchronous Rectification
IRLH5034PBF IRF-IRLH5034PBF_15 Datasheet
263Kb / 9P
   Secondary Side Synchronous Rectification
IRFH5006PBF IRF-IRFH5006PBF_15 Datasheet
269Kb / 9P
   Secondary Side Synchronous Rectification
IRFH5025PBF IRF-IRFH5025PBF_15 Datasheet
265Kb / 9P
   Secondary Side Synchronous Rectification
IRFH5220PBF IRF-IRFH5220PBF_15 Datasheet
243Kb / 9P
   Secondary Side Synchronous Rectification
IRFH7107PBF IRF-IRFH7107PBF Datasheet
272Kb / 9P
   Secondary Side Synchronous Rectification
IRFH5004PBF IRF-IRFH5004PBF_15 Datasheet
265Kb / 9P
   Secondary Side Synchronous Rectification
IRFH5010PBF IRF-IRFH5010PBF_15 Datasheet
260Kb / 9P
   Secondary Side Synchronous Rectification
IRFH5104PBF IRF-IRFH5104PBF_15 Datasheet
244Kb / 9P
   Secondary Side Synchronous Rectification
IRFH5204PBF IRF-IRFH5204PBF_15 Datasheet
241Kb / 9P
   Secondary Side Synchronous Rectification
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com