Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRL7486MPBF Fiches technique(PDF) 8 Page - International Rectifier

No de pièce IRL7486MPBF
Description  Brushed Motor drive applications
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL7486MPBF Fiches technique(HTML) 8 Page - International Rectifier

Back Button IRL7486MPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL7486MPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL7486MPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL7486MPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL7486MPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRL7486MPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRL7486MPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRL7486MPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRL7486MPBF Datasheet HTML 11Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
 
IRL7486MTRPbF
 
8
www.irf.com
© 2015 International Rectifier
Submit Datasheet Feedback
May 14, 2015
Fig 22. Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit for N-Channel HEXFET® Power MOSFETs
Fig 23a. Unclamped Inductive Test Circuit
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
Fig 25a. Gate Charge Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 23b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 24a. Switching Time Test Circuit
Fig 24b. Switching Time Waveforms
Vds
Vgs
Id
Vgs(th)
Qgs1 Qgs2
Qgd
Qgodr
Fig 25b. Gate Charge Waveform
VDD 


Numéro de pièce similaire - IRL7486MPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRL7486MTRPBF IRF-IRL7486MTRPBF Datasheet
511Kb / 11P
   Brushed Motor drive applications
More results

Description similaire - IRL7486MPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7946PBF IRF-IRF7946PBF_15 Datasheet
295Kb / 12P
   Brushed Motor drive applications
IRF100B202 IRF-IRF100B202_15 Datasheet
526Kb / 10P
   Brushed Motor drive applications
IRFB7545PBF IRF-IRFB7545PBF_15 Datasheet
532Kb / 10P
   Brushed motor drive applications
IRFB7740PBF IRF-IRFB7740PBF_15 Datasheet
527Kb / 10P
   Brushed Motor drive applications
IRFP7430PBF IRF-IRFP7430PBF_15 Datasheet
263Kb / 10P
   Brushed Motor drive applications
IRFP7718PBF IRF-IRFP7718PBF_15 Datasheet
564Kb / 10P
   Brushed Motor drive applications
IRFS7434PBF IRF-IRFS7434PBF_15 Datasheet
310Kb / 12P
   Brushed Motor drive applications
IRFS7440PBF IRF-IRFS7440PBF_15 Datasheet
307Kb / 12P
   Brushed Motor drive applications
IRFS7734-7PPBF IRF-IRFS7734-7PPBF_15 Datasheet
584Kb / 11P
   Brushed Motor drive applications
IRL60B216 IRF-IRL60B216_15 Datasheet
725Kb / 10P
   Brushed Motor drive applications
IRF100B202 IRF-IRF100B202 Datasheet
526Kb / 10P
   Brushed Motor drive applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com