Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
KIC3201S-22 Fiches technique(PDF) 4 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
KIC3201S-22 Fiches technique(HTML) 4 Page - KEC(Korea Electronics) |
4 / 5 page 2013. 7. 04 4/5 KIC3201S/T-12 ~ KIC3201S/T-60 Revision No : 12 OUTPUT CURRENT IOUT (mA) 1.5 1.6 1.8 1.9 1.7 0 200 300 100 400 Fig. 1 IOUT - VOUT INPUT VOLTAGE VIN (V) 1.4 1.0 1.2 1.8 2.0 1.6 01 5 34 7 6 28 Fig. 2 VIN - VOUT INPUT VOLTAGE VIN (V) 5 20 15 0 10 04 26 8 Fig. 3 VIN - ISS 1.75 1.70 1.80 1.90 1.85 0 -20 100 60 -60 -40 40 20 80 Fig. 4 Ta - VOUT Topr = 25 C 85 C -40 C Topr = 85 C 25 C -40 C Ambient Temp Ta ( C) V IN = 2.8V C IN = CL = 1.0µF(Ceramic) Topr = 25 C C IN = CL = 1.0µF(Ceramic) KIC3201S/T-18 I OUT = 1mA 100mA 40mA I OUT = 1mA 40mA Application Circuit VIN VIN GND VOUT VOUT CIN 1 µF (Ceramic) CL 1 µF (Ceramic) Block Diagram V OUT V IN GND + 1 2 3 OVER CURRENT PROTECTION VRef |
Numéro de pièce similaire - KIC3201S-22 |
|
Description similaire - KIC3201S-22 |