Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF9358PBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRF9358PBF
Description  Industry-Standard SO-8 Package
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF9358PBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF9358PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF9358PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF9358PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF9358PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF9358PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF9358PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF9358PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF9358PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
IRF9358PbF
6
www.irf.com
Fig 17a. Gate Charge Test Circuit
Fig 17b. Gate Charge Waveform
Fig 18b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 18a. Unclamped Inductive Test Circuit
Fig 19b. Switching Time Waveforms
Fig 19a. Switching Time Test Circuit
Vds
Vgs
Id
Vgs(th)
Qgs1
Qgs2
Qgd
Qgodr
1K
VCC
DUT
0
L
S
20K
S
RG
IAS
0.01Ω
tp
D.U.T
L
VDS
VDD
DRIVER
A
15V
-20V
-VGS
VDS
-VGS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
VDD
RG
D.U.T.
tp
V(BR)DSS
IAS
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf


Numéro de pièce similaire - IRF9358PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF9358PBF IRF-IRF9358PBF Datasheet
280Kb / 8P
   Charge and Discharge Switch for Notebook PC Battery Application
More results

Description similaire - IRF9358PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRL6372PBF IRF-IRL6372PBF_15 Datasheet
278Kb / 8P
   Industry-Standard SO-8 Package
IRF9362PBF IRF-IRF9362PBF_15 Datasheet
292Kb / 8P
   Industry-Standard SO-8 Package
IRF9332PBF IRF-IRF9332PBF_15 Datasheet
289Kb / 8P
   Industry-Standard SO-8 Package
IRF9321PBF IRF-IRF9321PBF_15 Datasheet
275Kb / 8P
   Industry-Standard SO-8 Package
IRF9335PBF IRF-IRF9335PBF_15 Datasheet
274Kb / 8P
   Industry-Standard SO-8 Package
IRF7413PBF-1 IRF-IRF7413PBF-1_15 Datasheet
233Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF8736PBF-1 IRF-IRF8736PBF-1_15 Datasheet
229Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7821PBF-1 IRF-IRF7821PBF-1_15 Datasheet
260Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7324PBF-1 IRF-IRF7324PBF-1_15 Datasheet
191Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7342PBF-1 IRF-IRF7342PBF-1_15 Datasheet
184Kb / 7P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com