Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF8736PBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRF8736PBF
Description  Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF8736PBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF8736PBF_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF8736PBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF8736PBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF8736PBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF8736PBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF8736PBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF8736PBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF8736PBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF8736PBF_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
IRF8736PbF
6
www.irf.com
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
Fig 13. Gate Charge Test Circuit
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
25
50
75
100
125
150
Starting TJ, Junction Temperature (°C)
0
100
200
300
400
500
600
I D
TOP
1.28A
1.75A
BOTTOM
14.4A
Fig 14a. Switching Time Test Circuit
Fig 14b. Switching Time Waveforms
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
VGS
+
-VDD
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf


Numéro de pièce similaire - IRF8736PBF_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF8736PBF-1 IRF-IRF8736PBF-1 Datasheet
229Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF8736PBF-1 IRF-IRF8736PBF-1_15 Datasheet
229Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
More results

Description similaire - IRF8736PBF_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7832TR IRF-IRF7832TR Datasheet
268Kb / 10P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRFH7936TRPBF IRF-IRFH7936TRPBF Datasheet
295Kb / 9P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF8252PBF IRF-IRF8252PBF_15 Datasheet
239Kb / 9P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF7832PBF IRF-IRF7832PBF_15 Datasheet
268Kb / 10P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF7842PBF IRF-IRF7842PBF_15 Datasheet
225Kb / 10P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF3717PBF-1 IRF-IRF3717PBF-1_15 Datasheet
258Kb / 10P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF7820PBF IRF-IRF7820PBF Datasheet
220Kb / 9P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF8736TRPBF IRF-IRF8736TRPBF Datasheet
253Kb / 9P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF7820TRPBF IRF-IRF7820TRPBF Datasheet
220Kb / 9P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF8113TRPBF IRF-IRF8113TRPBF Datasheet
272Kb / 10P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF3717TRPBF IRF-IRF3717TRPBF Datasheet
224Kb / 10P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com