Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF8721PBF Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce IRF8721PBF
Description  Control MOSFET for Isolated DC-DC Converters in Networking Systems
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF8721PBF Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF8721PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF8721PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF8721PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF8721PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF8721PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF8721PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF8721PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF8721PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF8721PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
IRF8721PbF
www.irf.com
3
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
100
1000
≤ 60μs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
2.3V
VGS
TOP
10V
5.0V
4.5V
3.5V
3.0V
2.7V
2.5V
BOTTOM
2.3V
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100 120 140 160
TJ , Junction Temperature (°C)
0.5
1.0
1.5
2.0
ID = 14A
VGS = 10V
1.0
2.0
3.0
4.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
100
1000
VDS = 15V
≤ 60μs PULSE WIDTH
TJ = 25°C
TJ = 150°C
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
≤ 60μs PULSE WIDTH
Tj = 150°C
2.3V
VGS
TOP
10V
5.0V
4.5V
3.5V
3.0V
2.7V
2.5V
BOTTOM
2.3V


Numéro de pièce similaire - IRF8721PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF8721PBF IRF-IRF8721PBF Datasheet
235Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRF8721PBF IRF-IRF8721PBF Datasheet
235Kb / 9P
   Control MOSFET of Sync-Buck Converters used for Notebook Processor Power
IRF8721PBF-1 IRF-IRF8721PBF-1 Datasheet
213Kb / 9P
   HEXFETPower MOSFET
IRF8721PBF-1 IRF-IRF8721PBF-1 Datasheet
213Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF8721PBF-1 IRF-IRF8721PBF-1_15 Datasheet
213Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
More results

Description similaire - IRF8721PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF8714PBF IRF-IRF8714PBF_15 Datasheet
256Kb / 9P
   Control MOSFET for Isolated DC-DC Converters in Networking Systems
logo
Premier Magnetics, Inc.
B3AF050920 PMI-B3AF050920 Datasheet
24Kb / 1P
   TPC RESETING DC/DC CONVERTERS FOR NETWORKING
logo
International Rectifier
IRF7351TRPBF IRF-IRF7351TRPBF Datasheet
288Kb / 10P
   Synchronous Rectifier MOSFET for Isolated DC-DC Converters
IRF7351PBF IRF-IRF7351PBF Datasheet
288Kb / 10P
   Synchronous Rectifier MOSFET for Isolated DC-DC Converters
IRFH4213PBF IRF-IRFH4213PBF Datasheet
356Kb / 8P
   Secondary Synchronous Rectifier MOSFET for isolated DC-DC converters
IRFH4234PBF IRF-IRFH4234PBF Datasheet
253Kb / 9P
   Secondary Synchronous Rectifier MOSFET for isolated DC-DC converters
IRFH4210PBF IRF-IRFH4210PBF Datasheet
369Kb / 8P
   Secondary Synchronous Rectifier MOSFET for isolated DC-DC converters
IRFH4234PBF IRF-IRFH4234PBF_15 Datasheet
506Kb / 9P
   Secondary Synchronous Rectifier MOSFET for isolated DC-DC converters
IRF7823PBF IRF-IRF7823PBF Datasheet
669Kb / 10P
   Power MOSFET Selection for Non-Isolated DC/DC Converters
IRFH4213PBF IRF-IRFH4213PBF_15 Datasheet
501Kb / 9P
   Secondary Synchronous Rectifier MOSFET for isolated DC-DC converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com