Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7904PBF-1 Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7904PBF-1
Description  Industry-standard pinout SO-8 Package
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7904PBF-1 Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF7904PBF-1 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7904PBF-1 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7904PBF-1 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7904PBF-1 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7904PBF-1 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7904PBF-1 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7904PBF-1 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7904PBF-1 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7904PBF-1 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
IRF7904PbF-1
5
www.irf.com © 2014 International Rectifier
Submit Datasheet Feedback
May 19, 2014
Fig 17. Typical On-Resistance vs.Gate Voltage
Q1 - Control FET
Q2 - Synchronous FET
Typical Characteristics
Fig 13. Normalized On-Resistance vs. Temperature
Fig 14. Normalized On-Resistance vs. Temperature
Fig 15. Typical Source-Drain Diode Forward Voltage
Fig 16. Typical Source-Drain Diode Forward Voltage
Fig 18. Typical On-Resistance vs.Gate Voltage
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100 120 140 160
TJ , Junction Temperature (°C)
0.5
1.0
1.5
ID = 7.6A
VGS = 10V
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
0.1
1.0
10.0
100.0
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VGS = 0V
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
10
15
20
25
30
35
40
TJ = 25°C
TJ = 125°C
ID = 7.6A
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100 120 140 160
TJ , Junction Temperature (°C)
0.5
1.0
1.5
ID = 11A
VGS = 10V
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
5
10
15
20
25
TJ = 25°C
TJ = 125°C
ID = 11A
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
0.1
1.0
10.0
100.0
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VGS = 0V


Numéro de pièce similaire - IRF7904PBF-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7904PBF IRF-IRF7904PBF Datasheet
258Kb / 10P
   Dual SO-8 MOSFET for POL Converters in Notebook Computers, Servers, Graphics Cards, Game Consoles and Set-Top Box
IRF7904PBF IRF-IRF7904PBF Datasheet
261Kb / 10P
   Improved Body Diode Reverse Recovery
IRF7904PBF IRF-IRF7904PBF_15 Datasheet
261Kb / 10P
   Improved Body Diode Reverse Recovery
More results

Description similaire - IRF7904PBF-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7413PBF-1 IRF-IRF7413PBF-1_15 Datasheet
233Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF8736PBF-1 IRF-IRF8736PBF-1_15 Datasheet
229Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7821PBF-1 IRF-IRF7821PBF-1_15 Datasheet
260Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7324PBF-1 IRF-IRF7324PBF-1_15 Datasheet
191Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7342PBF-1 IRF-IRF7342PBF-1_15 Datasheet
184Kb / 7P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7420PBF-1 IRF-IRF7420PBF-1_15 Datasheet
196Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7456PBF-1 IRF-IRF7456PBF-1_15 Datasheet
197Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7469PBF-1 IRF-IRF7469PBF-1_15 Datasheet
210Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7103PBF-1 IRF-IRF7103PBF-1_15 Datasheet
281Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF8252PBF-1 IRF-IRF8252PBF-1_15 Datasheet
222Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF3717PBF-1 IRF-IRF3717PBF-1 Datasheet
258Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com