Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF1324PBF Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce IRF1324PBF
Description  High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1324PBF Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF1324PBF_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF1324PBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF1324PBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF1324PBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1324PBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1324PBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1324PBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1324PBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
IRF1324PbF
www.irf.com
5
Fig 13. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 14. Typical Avalanche Current vs.Pulsewidth
1E-006
1E-005
0.0001
0.001
0.01
0.1
t1 , Rectangular Pulse Duration (sec)
0.001
0.01
0.1
1
0.20
0.10
D = 0.50
0.02
0.01
0.05
SINGLE PULSE
( THERMAL RESPONSE )
Notes:
1. Duty Factor D = t1/t2
2. Peak Tj = P dm x Zthjc + Tc
τ
J
τ
J
τ
1
τ
1
τ
2
τ
2
τ
3
τ
3
R
1
R
1
R
2
R
2
R
3
R
3
Ci
i
/Ri
Ci=
τi/Ri
τ
τ
C
τ
4
τ
4
R
4
R
4
Ri (°C/W)
τi (sec)
0.0125
0.000008
0.0822
0.000078
0.2019
0.001110
0.2036
0.007197
1.0E-06
1.0E-05
1.0E-04
1.0E-03
1.0E-02
1.0E-01
tav (sec)
1
10
100
1000
0.05
Duty Cycle = Single Pulse
0.10
Allowed avalanche Current vs avalanche
pulsewidth, tav, assuming
∆Τ j = 25°C and
Tstart = 150°C.
0.01
Allowed avalanche Current vs avalanche
pulsewidth, tav, assuming
∆Tj = 150°C and
Tstart =25°C (Single Pulse)


Numéro de pièce similaire - IRF1324PBF_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF1324PBF IRF-IRF1324PBF Datasheet
457Kb / 8P
   HEXFETPower MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com