Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
IRF530NPBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier |
|
IRF530NPBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier |
6 / 9 page IRF530NPbF 6 www.irf.com QG QGS QGD VG Charge D.U.T. VDS ID IG 3mA VGS .3 µF 50K Ω .2 µF 12V Current Regulator Same Type as D.U.T. Current Sampling Resistors + - VGS Fig 13b. Gate Charge Test Circuit Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit tp V(BR)DSS IAS Fig 12c. Maximum Avalanche Energy Vs. Drain Current 25 50 75 100 125 150 175 0 40 80 120 160 200 Starting T , Junction Temperature ( C) J ° ID TOP BOTTOM 3.7A 6.4A 9.0A RG IAS 0.01 Ω tp D.U.T L VDS + - VDD DRIVER A 15V 20V VGS |
Numéro de pièce similaire - IRF530NPBF_15 |
|
Description similaire - IRF530NPBF_15 |