Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

IRF100S201 Fiches technique(PDF) 8 Page - International Rectifier

No de pièce IRF100S201
Description  Brushed Motor drive applications
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF100S201 Fiches technique(HTML) 8 Page - International Rectifier

Back Button IRF100S201 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF100S201 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF100S201 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF100S201 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF100S201 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF100S201 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF100S201 Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRF100S201 Datasheet HTML 11Page - International Rectifier IRF100S201 Datasheet HTML 12Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
 
IRF100B201/IRF100S201
8
www.irf.com
© 2015 International Rectifier
Submit Datasheet Feedback
March 26, 2015
Fig 22. Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit for N-Channel HEXFET® Power MOSFETs
Fig 23a. Unclamped Inductive Test Circuit
R G
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
Fig 24a. Switching Time Test Circuit
Fig 25a. Gate Charge Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 23b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 24b. Switching Time Waveforms
Vds
Vgs
Id
Vgs(th)
Qgs1 Qgs2
Qgd
Qgodr
Fig 25b. Gate Charge Waveform
VDD 


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn